Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH-4271 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH-4271
Description  Infrared Emitter
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4271 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4271 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4271 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4271 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4271 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4271 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4271 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4271 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-4271 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-4271 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
2012-08-17
1
2012-08-17
Infrared Emitter
IR-Lumineszenzdiode
Version 1.0 (not for new design)
SFH 4271
Features:
Besondere Merkmale:
• Replacement: SFH4257
• Ersatz: SFH4257
• Black coloured TOPLED-package
• Schwarz eingefärbtes TOPLED-Gehäuse
• Improved imaging characteristics due to absorption
of side emission
• Verbesserte Abbildungseigenschaften durch
Absorption der Seitenstrahlung
• Size of emitting area 300 μm x 300 μm
• Größe der Leuchtquelle 300 μm x 300 μm
• Typical peak wavelenght 880 nm
• Emmisionswellenlänge 880 nm
Applications
Anwendungen
• Miniature and long distance photointerrupters
• Miniaturlichtschranken und Lichtschranken über
große Entfernungen
• Industrial electronics
• Industrieelektronik
• For control and drive circuits
• „Messen/Steuern/Regeln”
• Automotive technology
• Automobiltechnik
•Sensor technology
• Sensorik
• Alarm and safety equipment
• Alarm- und Sicherungssysteme
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.


Similar Part No. - SFH-4271

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH-4272 OSRAM-SFH-4272 Datasheet
169Kb / 8P
Rote Lumineszenzdiode
SFH-4273 OSRAM-SFH-4273 Datasheet
174Kb / 9P
Rote Lumineszenzdiode
SFH-4278S OSRAM-SFH-4278S Datasheet
430Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH-4279S OSRAM-SFH-4279S Datasheet
430Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH-4271

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Marktech Corporate
MTE1300W MARKTECH-MTE1300W Datasheet
601Kb / 3P
Infrared Emitter
MTE1300-WRC MARKTECH-MTE1300-WRC Datasheet
532Kb / 2P
Infrared Emitter
MTE1300N MARKTECH-MTE1300N_15 Datasheet
671Kb / 3P
Infrared Emitter
MTE1300-WRC MARKTECH-MTE1300-WRC_15 Datasheet
532Kb / 2P
Infrared Emitter
MTE8760MC MARKTECH-MTE8760MC_15 Datasheet
839Kb / 4P
Infrared Emitter
MTE8800C MARKTECH-MTE8800C_15 Datasheet
130Kb / 2P
Infrared Emitter
MTE8800PT MARKTECH-MTE8800PT_15 Datasheet
598Kb / 4P
Infrared Emitter
MTE9440M3A MARKTECH-MTE9440M3A_15 Datasheet
641Kb / 4P
Infrared Emitter
MTSM0074-843-IR MARKTECH-MTSM0074-843-IR Datasheet
1Mb / 5P
Infrared Emitter
MTSM0077-843-IR MARKTECH-MTSM0077-843-IR Datasheet
1Mb / 5P
Infrared Emitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com