Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LE-B-S2W Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LE-B-S2W
Description  compact lightsource in multi chip SMT technology with glass window on top
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-B-S2W Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LE-B-S2W Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LE-B-S2W Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LE-B-S2W Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LE-B-S2W Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LE-B-S2W Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LE-B-S2W Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-B-S2W Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-B-S2W Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-B-S2W Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 21 page
background image
2010-06-14
2
LE A S2W, LE T S2W, LE B S2W
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 6 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Gurt geliefert. Z.B.: LE A S2W-MXNX
-34
bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen -MX, -MY oder -NX enthalten ist.
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LE A S2W-MXNX
-34 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -3 oder
-4 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).
Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6 for explanation).
Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each reel). E.g. LE A S2W-MXNX
-34 means
that only one group -MX, -MY or -NX will be shippable for any one reel.
In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on
any one reel. E.g. LE A S2W-MXNX
-34 means that only 1 wavelength group -3 or -4 will be shippable. In order to ensure
availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Emissionsfarbe
Color of Emission
Lichtfluss
2) Seite 21
Luminous Flux
2) page 21
I
F = 700 mA
Φ
V (lm)
Lichstärke
1) Seite 21
Luminous Intensity
1) page 21
I
F = 700 mA
Ι
V (cd)
LE A S2W-MXNX-34
amber
180 ...
330
(85) typ.
LE T S2W-NYPY-35
true green
330 ...
610
(140) typ.
LE B S2W-KYLY-23
blue
82
...
150
(35) typ.
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
LE A S2W-MXNX-34
Q65110A8181
LE T S2W-NYPY-35
Q65110A8185
LE B S2W-KYLY-23
Q65110A8184



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com