Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PSA60010. Datasheet(PDF) 2 Page - celduc-relais

Part # PSA60010.
Description  MAGNETIC SAFETY SENSOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PSA60010. Datasheet(HTML) 2 Page - celduc-relais

  PSA60010. Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PSA60010. Datasheet HTML 2Page - celduc-relais PSA60010. Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Caractéristiques/ Characteristics
Conformité aux normes/ Conforming to standards
Distances de fonctionnement
Operating distances
IEC / EN 60947-5-1 - IEC / EN 60947-5-2 - IEC / EN 60947-5-3
Sao :Distance ON de fonctionnement / operating distance
Sar : Distance de non fonctionnement/ non operating distance
==> Page 3
Température de l’air ambiant/
Ambient air temperature
Tenue aux vibrations/
Vibration withstand
Tenue aux chocs/
Shock withstand
Protection contre les chocs électriques/
Protection against electric shock
Pour fonctionnement : - 25…85 °C / Pour stockage : - 40…85 °C
Operation: - 13 °F to 185 °F (- 25…85 °C) / Storage: - 40 °F to 185 °F
(- 40…85 °C)
10 gn (10…150 Hz) selon IEC 60068-2-6
10 gn (10-150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
30 gn (durée 11 ms) selon IEC 60068-2-7
30 gn (11 ms) conforming to IEC 60068-2-7
Classe II selon IEC 61140/
Class II as per IEC 61140
Degré de protection/
Degree of protection
Degré de pollution/
Degree of pollution
Caractéristiques assignées d’emploi/
Rated operating characteristics
Tension de sortie max et protection
Output voltage and voltage protection
IP67 selon IEC/EN6059
IP67 as per IEC/EN6059
3, selon IEC / EN 60947-5-1
3, conforming to IEC / EN 60947-5-1
24 → 440VRMS 50/60Hz
10mA → 3A
800V crête avec protection par Transil à 720V
800Vpeak with a clamping voltage par TVS (Transient Voltage
Suppressor) at 720V
Courant maximum / maximum output current
B10d / B10d
Chute de tension/
Drop out voltage
CEM en immunité
EMC immunity
10mA → 3A monté sur tôle
( mounted on non magnetic metal plate)
→ 2A @30°C
→ 1A @60°C
→ 0.5A @85°C
10 millions cycles à 230VAC 1 A /
10 million cycles at 230VAC 1A
1.4V max
Conforme aux normes CEM : EN6100-4-4 & EN6100-4-5 = 2KV sans
amorçage / In conformity with EMC standard : EN6100-4-4 & EN6100-4-
5 = 2KV criteria A
CEM en émission
EMC emission
Raccordement /
Cable connection
Attention/ CAUTION
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des
blessures graves ou des dommages matériels.
Failure to follow these instructions can result serious
injury, or equipment damage.
Conforme aux normes CEM : EN55011-EN55014 : < 44dBµV sur charge
contacteur / In conformity with EMC standard : EN55011-EN55014 <
44dBµV on inductive load
2 fils AWG20 - 0.5mm2
600V UL style 1015
2 wires AWG20 - 0.5mm2 600V UL style 1015
Ne pas monter les interrupteurs de sécurité dans des endroits exposés à
des champs magnétiques supérieurs à 0,3 mT.
Ne pas monter les interrupteurs de sécurité à l'aide de vis magnétiques
ou de vis magnétisées.
Ne pas utiliser les interrupteurs de sécurité comme butées mécaniques.
Ne pas régler la position des interrupteurs à l'aide d'un marteau, ou de
tout autre outil qui pourrait dépasser les tolérances du dispositif aux
chocs et aux vibrations.
Do not mount your safety switches in locations subject to magnetic fields
in excess of 0.3 mT.
Do not use magnetic or magnetized screws to mount your safety
switches.
Do not use your safety switch as a mechanical stop.
Do not adjust the position of your switches using a hammer or other tool
likely to exceed the device's shock and vibration tolerances.
page 2 / 3 F
Safety Sensors
P/SEC/PSA60010/I/19/03/2014
r
e
l
a
i
s
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc®



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com