Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PSA60010. Datasheet(PDF) 3 Page - celduc-relais

Part # PSA60010.
Description  MAGNETIC SAFETY SENSOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELDUC [celduc-relais]
Direct Link  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

PSA60010. Datasheet(HTML) 3 Page - celduc-relais

  PSA60010. Datasheet HTML 1Page - celduc-relais PSA60010. Datasheet HTML 2Page - celduc-relais PSA60010. Datasheet HTML 3Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
P/SEC/PSA60010/I/19/03/2014
page 3 / 3 F
r
e
l
a
i
s
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
www.celduc.com
celduc®
Safety Sensors
Différents autres actionneurs possibles comme les aimants UR102540
Other magnets like UR102540 are possible: consult us
Avec ces capteurs PSA il est possible d'augmenter le niveau de sécurité
en doublant les fonctions pour de la redondance. Un codage est aussi
possible en cachant les aimants actionneurs à la vue de l'utilisateur.
Exemple ci dessous
With these PSA sensors, it is possible to increase the safety level with a
redundancy of the system.
It is also possible to hide the magnet actuactor. From the operator's
view, thus making the system safer.
Example :
Il est aussi possible de mettre plusieurs capteurs PSA60010 en série
Il is possible to chained PSA60010 sensors
Avec P625 : Z max ≈ 15mm
X = +/-7mm
A vérifier dans l'application
With P625 : Z max ≈ 15mm
X = +/-7mm
Must be checked in the application
Distances de fonctionnement .Operating distances
Possible
checking
Z
X
*
*
*
P625



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com