Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DW01 Datasheet(PDF) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

Part # DW01
Description  TestIfIcatIon of 2 V V, over release of 3.0 v ad
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOTCHIP [Hotchip Technology Co.,Ltd]
Direct Link  http://www.hotchip.com.cn/English/Index/index.html
Logo HOTCHIP - Hotchip Technology Co.,Ltd

DW01 Datasheet(HTML) 4 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd

  DW01 Datasheet HTML 1Page - Hotchip Technology Co.,Ltd DW01 Datasheet HTML 2Page - Hotchip Technology Co.,Ltd DW01 Datasheet HTML 3Page - Hotchip Technology Co.,Ltd DW01 Datasheet HTML 4Page - Hotchip Technology Co.,Ltd DW01 Datasheet HTML 5Page - Hotchip Technology Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
DW01(A)
单节锂离子/聚合物电池保护 IC
第 4 页 共 5 页 
管脚排列图
管脚号
符号
I/O
管脚描述
1
OD
O
放电控制 FET 门限连接管脚
2
CSI
I/O
电流感应输入管脚,充电器检测
3
OC
O
充电控制 FET 门限连接管脚。
4
TD
I
延迟时间测试管脚。
5
VDD
I
正电源输入管脚。
6
VSS
I
负电源输入管脚。
功能描述
◆正常条件
如果 VODL>VDD>VOCD,并且 VCH<VCSI<VOI1,那么 M1 和 M2 都开启(见典型应用电路图)。此时充电和放电
均可以正常进行。
◆过充电状态
当从正常状态进入充电状态时,可以通过 VDD 检测到电池电压。当电池电压进入到这充电状态时,VDD 电
压大于 VOCD,迟延时间超过 TOC,M2 关闭。
释放过充电状态进入过记电状态后,要解除过记电状态,进入正常状态,有两种方法。
如果电池自我放电,并且 VDD<VOCR,M2 开启,返回到正常状态。
在移去充电器,连接负载后,如果 VOCR<VDD<VOCD,VCSI>VOI1,M2 开启,返回到正常模式。
◆过放电检测
当由正常状态进入放电状态时,可以通过 VDD 检测到电池电压。当电池电压进入过放电状态时,VDD 电压小
于 VODL,迟延时间超过 TOD,则 M1 关闭。
◆释放断电模式
当电池在断电模式时,若连接入一个充电器,并且此时 VCH<VCSI<VOI2,VDD<VODR,M1 仍旧关闭,但是释
放断电模式。如果 VDD>VODR,M1 开启并返回到正常模式。或者当负载悬空,VDD 电压恢复到 VDD>VODR,
M1 开启并返回到正常模式(自恢复功能)。
◆充电检测
如果在断电模式有一个充电器连接电池,电压将变为 VCSI<VCH 和 VDD>VODL。M1 开启并返回到正常模式。
◆过电流/短路电流检测
在正常模式下,当放电电流太大时,由 CSI 管脚检测到电压大于 VOIX(VIO1 或 VIO2),并且迟延大于 TOIX
(TIO1 或 TIO2),则代表过电流(短路)状态。M1 关闭,CSI 通过内部电阻 RCSIS 拉到 VSS。
◆释放过电流/短路电流状态
当保护电路保持在过电流/短路电流状态时,移去负载或介于 VBAT+和 VBAT-之间的阻抗大于 500KΩ,并且
VCSI<VOI1,那么 M1 开启,并返回到正常条件。
1
2
3
4
5
6
OD
CSI
OC
TD
VDD
VSS



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com