Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1812 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1812
Description  12 - channel LED drive control special circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1812 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1812 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
12
12
12
12 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM18
TM18
TM18
TM1812
12
12
12
www.szpth.com
V1.4
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
推荐工作条件范围
(在-40℃~+85℃下,GND=0V)除非另有说明
TM1812
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
直流参数规格表
直流参数规格表
直流参数规格表
直流参数规格表:
:VCC= DC4.5V~6.5V
VCC= DC4.5V~6.5V
VCC= DC4.5V~6.5V
VCC= DC4.5V~6.5V
VCC
电源电压
4.5
5.0
6.5
V
VO
输出端耐压范围
OUT
24.0
V
VIH
高电平输入电压
3.8
VDD
V
VIL
低电平输入电压
GND
1.5
V
IOH
高电平输出电流
VCC=5.0V,SDO=4.8V
1
mA
IOL
低电平输出电流
VCC=5.0V,SDO=0.5V
10
mA
IOLC
RGB 通道低电平灌电流
OUTR, OUTG, OUTB =
0.5V
40
45
mA
TA
工作温度范围
-40
+85
TJ
工作结温范围
-40
+125
电气特性
电气特性
电气特性
电气特性
(在 VCC=4.5V~6.5V 和-40℃~+85℃下,典型值 VCC=5V 和 TA=+25℃)除非另有说明
TM1812
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
VOH
高电平输出电压
IOH=-6mA:DO
VDD-0.5
VDD
V
VOL
低电平输出电压
IOL=10mA:DO
0.5
V
IIN
输入电流
DIN =接 VCC 或 GND
-1
1
uA
IDD
VDD 电流
OUTR, OUTG, OUTB ,DIN,
DO=开路,VDD=5.0V
1
3
5
mA
IOLC
RGB 通道低电平灌电流
OUTR, OUTG, OUTB 开=
0.5V
40
45
mA
IOLKG
输出漏电流
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
0.1
uA
TPWM
OUT端口占空比周期
OUT接1K上拉电阻
1
1.3
1.5
ms
IDDdyn
动态电流损耗
OUTR, OUTG, OUTB =OFF
DO=开路
1
mA
Rth(j-a)
热阻值
--
79.2
190
℃/W
PD
消耗功率
(Ta=25°C)
250
mW
RON
RGB端口导通电阻
VDD=5.0V
13
-
14
ohm
开关特性
开关特性
开关特性
开关特性



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com