Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TM1812 Datasheet(PDF) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Part # TM1812
Description  12 - channel LED drive control special circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1812 Datasheet(HTML) 7 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

Back Button TM1812 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1812 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
12
12
12
12 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
驱动控制专用电路
TM18
TM18
TM18
TM1812
12
12
12
www.szpth.com
V1.4
1、如何计算数据刷新速率
数据刷新时间是根据一个系统中级联了多少像素点来计算的,一组 RGB 通常为一个像素,一个
TM1812 芯片控制四个像素点。例如,当刷新速度为 30 帧/秒时,芯片所能控制的点数计算方法为:
(1)30 帧/秒相当于每帧占用的时间为 t1=1S÷30=0.033333S=33333μS;
(2)1 个数据 Bit 位周期为 1.25μS,而每个像素点应接收的数据为 24 个 Bit 位,故传输每个像
素点所需时间为: t2=24x1.25μS=30μS。
(3)所能控制的点数为:N=t1/t2=33333μS÷30μS=1111 点。
根据上述计算所得点数,再去掉芯片及导线传输延时,保守结论为:当刷新速度为30帧/秒时,
级联控制1024个像素点(256片TM1812级联)不会有任何闪烁。
以下是级联点数对应最高数据刷新率表格:
高速模式
高速模式
高速模式
高速模式
像素点
像素点
像素点
像素点
最快一次刷新数据时间
最快一次刷新数据时间
最快一次刷新数据时间
最快一次刷新数据时间(
(mS
mS
mS
mS)
最高刷新率
最高刷新率
最高刷新率
最高刷新率(
(Hz
Hz
Hz
Hz)
1~50
1.44
694
1~100
2.88
347
1~200
5.76
174
1~400
11.52
87
1~800
23.04
43
1~1000
28.8
35
如果系统对数据刷新率要求不高,则对级联像素点数量无要求,只要供电正常,理论上可用
TM1812无限级联。
2、应用电路和电源配置
控制器
TM1812
DIN
DO
IC1
TM1812
DIN
DO
ICn
DI
VDD
GND
VDD
GND
VDD
VCC
GND
VCC
DO
DO
NEXT
OUT
OUT
VLED
VLED
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
OUT
OUT
VLED
VLED
● ● ●
● ● ●
● ● ●
● ● ●
VDD
RI
RO
D1
D1
R
R
104
104
R1
R12
R1
R12
R1~R12 的阻值可根据 OUT 端口串接的 LED 个数来自行调节,RI 与 RO 建议接 100~200 欧姆电
阻,作信号隔离用,防止下一级芯片损坏后对上一级造成影响。
TM1812 可以配置成 6~24V 电压供电,但根据输入电压不同,应配置不同的电源电阻,该阻值
列表如下:
电源电压
电源电压
电源电压
电源电压
建议电源与
建议电源与
建议电源与
建议电源与 VDD
VDD
VDD
VDD 间连接电阻
间连接电阻
间连接电阻
间连接电阻 RRRR 阻值
阻值
阻值
阻值
说 明
6V
330
9V
1.2K
12V
2.4K
24V
6.8K
如果用 DC=5V 直接供电,R 电阻不用接;
D1 二极管的作用是防止电源接反造成芯片烧
坏。
3、使用TM1812扩流



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com