Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP4205 Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP4205
Description  36V/1.2A high dimming ratio LED driver
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP4205 Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP4205 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP4205 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TP4205
36V/1.2A 高调光比 LED 驱动器
V1.0
Shen Zhen TPOWER Semiconductor
3
推荐工作范围
参数
符号
工作条件
推荐值
单位
电源电压
VIN
正常工作
0~36
V
工作温度
TOP
正常工作
-40~85
℃
注
1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指
标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下
限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注
2:环境温度升高最大功耗会减小,这是由 TJMAX,ѲJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX=(TJMAX-TA)/ ѲJA 或是极限参
数范围给出的数字中比较低的那个值。
电气参数(注 3)
(无特殊说明,Ta=25℃,VIN=12V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
输入电压
5
36
V
IOP
工作电流
VIN=VCS=12V
100
150
250
uA
VUVLO
欠压保护
VIN 上升
4.2
V
VUVLO,HYS
欠压保护滞回
VIN 下降
4.0
V
电流采样
VCS
平均采样电压
VIN–VCS
194
200
206
mV
VCS,HYS
采样电压迟滞
±15
%
ICS
CS 引脚输入电流
VIN–VCS=50mV
8
μA
工作频率
FSW
最大工作频率
1
MHz
DIM 输入
VDIM
DIM 浮空电压
DIM 浮空
5
V
IDIM
DIM 上拉电流
16
uA
VDIM_H
DIM 输入高电平
2.5
V
VDIM_L
DIM 输入低电平
0.3
V
DIM 调光
VDIM_DC
模拟调光电压范围
0.5
2.5
V
fDIM
最大
PWM 调光频率
fosc=500KHz
50
KHz
DPWM_LF
低频
PWM 调光占空比
fDIM=100Hz
0.05%
100%
DPWM_HF
高频
PWM 调光占空比
fDIM=20kHz
10%
100%
功率管
RSW
SW 导通电阻
0.35
Ω
ISW_MEAN
SW 连续电流
1.2
A
ILEAK
SW 漏电流
0.5
5
μA
温度控制
TST
温度补偿起始温度
130
℃
注
3:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com