Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT6808 Datasheet(PDF) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT6808
Description  HT6808 Brief Introduction
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT6808 Datasheet(HTML) 2 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

  HT6808 Datasheet HTML 1Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6808 Datasheet HTML 2Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6808 Datasheet HTML 3Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6808 Datasheet HTML 4Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6808 Datasheet HTML 5Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT6808 Datasheet HTML 6Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
HT6808
版权所有
©2011, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-2-
03/2011 – V1.0
3W超低EMI防削顶立体声D类音频功率放大器
特点
・ 防削顶失真功能
(Anti-Clipping Function, ACF)
・ 超优异的全带宽
EMI抑制性能
・ 免
LC滤波器数字调制,直接驱动扬声器
・ 高输出功率
3.0W@VDDP=VDDA=5.0V, RL=4Ω, THD+N=10%
1.9W@VDDP=VDDA=5.0V, RL=8Ω, THD+N=10%
・ 高效率
85%@VDDP=VDDA=5.0V, RL=4Ω, PO=1W
・ 低
THD+N
0.1%@ VDDP=VDDA=5.0V , RL=4Ω, PO=1W
・ 通道隔离度
80dB@fIN=1kHz, Av=18dB
・ 高信噪比
SNR:
90dB@ VDDP=VDDA=5.0V, Av=18dB
・ 优异的
“噼噗-咔嗒”(Pop-Click)噪声抑制性能
・ 静音功能
・ 独立声道关断
・ 过流保护功能、过热保护功能
・ 欠压异常保护功能
・ 无铅封装
,TSSOP-20,QFN-20
应用
・ 便携式音箱
,USB音箱,FM插卡式音箱
・
MP3/MP4扩展坞
・ 便携式游戏机
,数码相框
・ 手机
,笔记本电脑
・ 小尺寸
LCD电视/监视器
概述
HT6808是一款具有超低EMI、防削顶失真功能
的立体声免输出滤波器
D类音频功率放大器,在电源
电压
5V、THD+N=10%、4Ω负载的条件下,输出高达
3W的功率,在提供媲美于AB类放大器性能的同时,效
率高达
90%。
HT6808的最大特点是防削顶失真(ACF)输出
控制功能
,可检测并抑制由于输入音乐、语音信号幅
度过大所引起的输出信号削顶失真(破音)
,也能自
适应地防止在电池应用中由电源电压下降所造成的
输出削顶
,显著提高音质,创造非常舒适的音乐享受,
并保护扬声器免受过载损坏。通过在
ACRC端外接不
同电阻电容值
,可灵活设置放大器的音质和输出功率;
同时芯片提供了
ACF Off模式。
HT6808采用独有的电磁辐射(EMI)抑制技术,
具有超优异的全带宽低辐射性能
,辐射水平在不加任
何辅助设计时仍远远低于
FCC Part15 Class B标准
值
,降低了系统电磁兼容设计难度。
HT6808内部集成免滤波器数字调制技术,能够
直接驱动扬声器
,并最大程度减小脉冲输出信号的失
真和噪音。极少的外部元器件节省了系统空间和成本
,
是便携式应用的理想选择。
此外
,HT6808内置的关断功能使待机电流最小
化
,还集成了静音功能、左右声道独立关断、扬声器
输出端过流保护、片内过温保护和欠压异常保护等功
能
;采用无铅TSSOP-20及QFN-20封装形式。
典型应用图
AVDD
OUTL-
PGND
AGND
ACRC
INL+
CIN
CIN
HT6808
CIN
CIN
OCP
OTP
UVLO
PVDD
OUTL+
OUTR-
OUTR+
INL-
INR+
INR-
0.1uF
0.1uF
0.1uF
0.1uF
1uF
1MO
前置
放大
前置
放大
ACF
数字控制
G0
/SDL
/SDR
MUTE
关断&静
音控制
数字
PWM
调制器
EMI 抑制
+
输出驱动
EMI 抑制
+
输出驱动
数字
PWM
调制器
发生器
载波
CS2
10µF
CS1
0.1µF
PGND
1µ F
1µ F
PVDD
1KO
1KO



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com