Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP1000 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1000
Description  Constant flow source feedback controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1000 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP1000 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
高精度恒压/恒流原边反馈控制器—TP1000 系列
概述
TP1000 是一款高性能的 AC/DC 电源控制器,采用频率调制(PFM)模式,反激电路工作在断
续电流模式(DCM)下。芯片内置各种故障保护电路,可靠性极高。
TP1000 提供精确的恒压/恒流(CV/CC)控制器,无需光耦、次级控制电路和环路补偿电路即可
实现系统稳定、可靠地工作,可以大大简化低功率 CV/CC 电源转换器的设计。该器件采用了革新
性的控制技术,能够提供极为严格的输出电压和电流调节。
TP1000 控制器工作效率高,并且无负载功耗小,典型值为 100mW@220Vac。适用于输入宽电
压范围输出功率 0.5W-10W、3-12Vdc 的 CV/CC 电源转换器和适配器。
特性
·初级控制技术实现恒压恒流输出
·省略光耦和次级 CV/CC 控制电路
·无需外部补偿电容,外围电路简单
·内置线缆电阻补偿(0、+3%、+6%等)
·低启动电流 (8uA)
·直接驱动低成本的 BJT 开关管
·非连续工作模式下的反激拓扑结构
·内置各端口故障保护
电压采样 FB 端口的悬空、短路及固定电平
故障保护
限流采样 CS 端口的悬空、短路及固定电平
故障保护
·内置过压保护、欠压保护及过温保护
·输出短路保护
应用
手机或无绳电话、PDA、MP3 等使用的充电器、适配器、白光 LED 驱动器
小家电电源转换器
典型电路
Vout
+
C1
Q1
Np
Ns
Vs
Ip
VAUX
NAUX
LM
RCS
TP1000
CS
GND
C2
L1
R1
R2
C4
C3
+
+
R6
R5
C6
+
R3
R4
C5
D1
D2
D3
85~265Vac
D4
D5
D6
D7
U1
R7
CC
V
OB
FB
图 1 典型应用电路图(详细参数见规格书最后)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com