Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP1000 Datasheet(PDF) 4 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1000
Description  Constant flow source feedback controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1000 Datasheet(HTML) 4 Page - Billiton Ltd.

  TP1000 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
极限值范围
参数
极限值
单位
电源输入 V
CC
-0.3~30
V
OB、CS 端口电压
-0.3~10
V
FB 端口电压
-20~10
V
工作结温度
150
℃
存储温度
-55 ~ 150
℃
焊接温度(10S)
260
℃
电性能参数
(V
CC =15V,TA=25℃,Vout=5V,TP1000D 为例,有特别说明除外。
)
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
芯片工作电源
启动阈值电压
VCC (ST)
VCC 从 0 上升
13.5
14.5
16
V
最小工作电压
VCC (MIN)
VCC 下降
3.5
4.5
5.5
V
最大工作电压
VCC(MAX)
17.5
18.3
22
V
芯片工作电流
ICC(OPR)
VCC=15V,
芯片启动
后(无负载)
350
500
uA
芯片启动电流
IST
VCC=10V,
芯片启动
前
8
20
uA
FB 反馈
FB 反馈电压
VFB
1.188
1.2
1.212
V
FB 端漏电流
IFB
VFB=4V
0.5
uA
电流采样
电流采样电压
VCS
限流电阻 1.5Ω
700
mV
CS 端漏电流
ICS
VIS=4V
0.5
uA
三极管基区驱动
OB 驱动电流
40
mA
OB 下拉
NMOS 管内阻
ON
R
A
I
k
48
.
0
sin
0.83
1.5
Ω
开关频率
SW
f
输出满载
68
KHz
负载补偿电压
Vcable
kHz
f
SW
68
0.15
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com