Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP1001 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1001
Description  High Performance Current Model PWM / PFM Switch Power Controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1001 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP1001 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
高性能电流模式 PWM/PFM 开关电源控制器—TP1001
概述
TP1001 是一款高性能的 AC/DC 电源控制器,采用脉宽调制(PWM)和 PFM 自适
应模式。芯片内置各种故障保护电路,可靠性极高。
TP1001 搭配 TP1550(或 431)
、光耦可以精确的控制恒压/恒流(CV/CC),即可实现
系统稳定工作,大大简化中低功率 CV/CC 电源转换器的设计,同时生产和工作故障率
极低。该器件采用了革新性的控制技术,能够提供极为严格的输出电压和电流调节精度。
TP1001 控制器成本低、工作效率高,无负载功耗小,典型值为 88mW@220Vac。
适用于输出功率 0.5W-12W 的 CV/CC 电源转换器和适配器。
特性
·
副边反馈控制技术
·
无需外部补偿电容,外围电路简单
·
低启动电流(<8μA)
·
直接恒流驱动低成本的 BJT 开关管
·
内部同步斜坡补偿
·
内置过压保护、欠压保护及过温保护
·
内置各端口故障保护
电压采样 FB 端口的悬空、短路及固定电
平故障保护
限流采样 CS 端口的悬空、短路及固定电
平故障保护
·
输出短路保护
应用
手机或无绳电话、PDA、MP3 等使用的充电器;适配器;白光 LED 驱动器;
小家电电源转换器等。
典型电路
Vo
+
C1
Q1
Np
Ns
Vs
Ip
VAUX
NAUX
LM
TP1001
R1
R2
C4
C3
+
+
R3
C6
D6
D5
D7
D1
D3
D2
D4
VD
OB
FB
CS
GND
EMI
Filter
C7
C5
817
R4
+
+
TP1550
LED
RS
GND
VO
Ro
+
C8
+
L1
C2
RCS
B
RCS
A
图 1 典型应用电路图(详细参数见规格书最后)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com