Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP1001 Datasheet(PDF) 6 Page - Billiton Ltd.

Part # TP1001
Description  High Performance Current Model PWM / PFM Switch Power Controller
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP1001 Datasheet(HTML) 6 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP1001 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP1001 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
南京拓品微电子有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
Rev1.2
GND
TP1001
TD_ON
D1
C1
VDC
R
+
)
( ST
CC
V
ST
I
CC
V
图 4 启动电路
在这个过程中,如图 4 所示最大启动延迟时间可用下式计算:


R
I
V
V
C
R
T
ST
DC
ST
CC
ON
D
)
(
1
_
1
ln
(1)
由于芯片具有低启动电流的特性且考虑到空载的系统损耗,R 可取较大值,可在
0.5MΩ~2.5MΩ(典型 2MΩ)范围内选取,C1 推荐选用 10μF/25V。
FB 反馈控制
在正常工作状态,FB 的电压将决定最大开关电流的值,此电压越高开关电流越大
(仅受限于峰值电流限制)
。FB 引脚内部上拉 300μA 电流源。此外在 FB 电压低于 167mV
时,使振荡器关闭,系统进入轻载 PFM 模式。当 FB 电压高于 167mV 时,系统进入 PWM
模式。外接 FB 电容将对反馈带宽产生影响,进而影响其他某些参数(搭配 TP1550 时
需加补偿电容和补偿电阻,搭配 431 时 FB 端需接补偿电容到地)。
斜坡补偿
+
-
+
-
Pwm_off
Stop osc
Vcs
Vref=0.1
817
VDD
30K
15K
配合431使用时此
处电阻省略
FB
300uA
30K
轻载检测
图 5 FB 反馈控制框图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com