Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP5000 Datasheet(PDF) 13 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5000
Description  2 A 4 - D LIthIum Battery / 3.6 V iron battery charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5000 Datasheet(HTML) 13 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 12Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 13Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 14Page - Billiton Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5000
12
12
12
12
图 12 TP5000 为两接锂电驱动 5W WLED 应用示意图
(RTRICK 引脚悬空)
TP5000 使用注意事项
1. 电路中电容都应尽量靠近芯片。
2. VS端VIN端与BAT端使用钽电容、X5R或X7R级别陶瓷电容或电解电容加0.1uF陶瓷电容。
3. 电感请选用电流能力足够的功率电感。
4. 肖特基二极管选用导通压降小电流能力大于等于2A的肖特基二极管。
5. 对于VIN及LX通过电流回路的走线应比普通信号线更宽。
6. 注意各电容接地线节点位置,应尽量使接地点集中,良好接地。
7. 使用芯片在大电流工作中,应考虑芯片底部散热片与PCB的良好连接,保证散热良好。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com