Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP5000 Datasheet(PDF) 2 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5000
Description  2 A 4 - D LIthIum Battery / 3.6 V iron battery charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5000 Datasheet(HTML) 2 Page - Billiton Ltd.

  TP5000 Datasheet HTML 1Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 2Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5000 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 14 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5000
1
1
1
1
概述
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封
装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,
TP5000内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护。
TP5000具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电
电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000采用频率800kHz的开
关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5000
内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。TP5000的恒流
功能,也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED。
特性
单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池充电
内置功率MOSFET,开关型工作模式,
器件发热少,外围简单
可编程充电电流,0.1A--2A
可编程预充电电流,10%--100%
无需外接防倒灌肖特基二极管
宽工作电压,最大达到9V
两路LED充电状态指示
芯片温度保护,过流保护,欠压保护
电池温度保护、电池反接停机、短路保护
开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH
自动再充电功能
小于1%的充电电压控制精度
涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装
绝对最大额定值
输入电源电压(VIN):10V
BAT:-4.2V~9V
BAT 短路持续时间:连续
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间 10 秒)
:260℃
应用
便携式设备、各种充电器
智能手机、PDA、移动蜂窝电话
MP4、MP5 播放器、平板电脑
矿灯
电动工具
白光 LED 驱动
典型应用
图 1 TP5000 为 4.2V 锂离子电池 1.5A 充电(150MA 预充)应用示意图



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com