Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP5100 Datasheet(PDF) 7 Page - Billiton Ltd.

Part # TP5100
Description  2 A switch down 8.4 V / 4.2 V battery battery charging chip
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASIC [Billiton Ltd.]
Direct Link  http://www.tp-asic.com/
Logo ASIC - Billiton Ltd.

TP5100 Datasheet(HTML) 7 Page - Billiton Ltd.

Back Button TP5100 Datasheet HTML 3Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 4Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 5Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 6Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 7Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 8Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 9Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 10Page - Billiton Ltd. TP5100 Datasheet HTML 11Page - Billiton Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
南京拓微集成电路有限公司
TP5100
6
引脚功能
VIN(引脚 1、4、5、16):输入电压正输入
端。此管脚的电压为内部电路的工作电源,
VIN的变化范围在 5V至 18V之间,并通过一
个
10uF和 0.1uF的电容进行旁路。当VIN和
V
R
BAT
R
压差低于
30mv时,TP5100 进入停机模
式,从而使
I
R
BAT
R
降至
1μA。
LX(引脚 2、3):内置 PMOSFET 功率管漏极
连接点。LX 为 TP5100 的电流输出端与外部
电感相连作为电池充电电流的输入端。
PWR_ON-(引脚 6):电源切换控制引脚。
当芯片接电源时,
PWR_ON-被内部开关拉
到低电平
,驱动 PMOS 导通,当芯片不接电
源时,
PWR_ON-被内部开关拉到高电平为
BAT 端电池电压,驱动 PMOS 关断。此引
脚可以用于电源供电切换,也可用作检测电
源上电建立是否正常。
GND(引脚 7):电源地。
VS(引脚 8):输出电流检测的正极输入端。
BAT(引脚 9):电池电压检测端。将电池
的正端连接到此管脚。
VREG(引脚 10):内部电源。VREG 是一个
内部电源,它外接一个 0.1uF 旁路电容到地,
可以最大驱动 5mA。
TS(引脚 11):电池温度检测输入端。将
TS 管脚接到电池的 NTC(负温度系数热敏
电阻)传感器的输出端。如果
TS 管脚的电
压小于
VREG 的 45%或者大于 VREG 电压
的
80%,意味着电池温度过低或过高,则充
电被暂停。如果
TS 直接接 GND,电池温度
检测功能取消,其他充电功能正常。
RTRICK(引脚 12):涓流预充电流设置端。
将
RTRICK 引脚接地则预充电电流为 10%
设置恒流,通过外接电阻可以设置预充电电
流。如果
RTRICK 悬空则预充电电流等于恒
流电流。
CS(引脚 13):锂离子状态片选输入端。CS
端高输入电平(
VREG)将使 TP5100 处于
锂离子电池充电
8.4V 关断电压状态。CS 端
悬空使
TP5100 处于锂离子电池 4.2V 关断电
压状态。低输入电平使
TP5100 处于停机状
态。
CS 端可以被 TTL 或者 CMOS 电平驱动
控制。
STDBY(引脚 14):绿灯电池充电完成指
示端。当电池充电完成时
STDBY 被内部开
关拉到低电平,表示充电完成。除此之外,
STDBY 管脚将处于高阻态。
CHRG (引脚 15):红灯充电中状态指示
端。当充电器向电池充电时,
CHRG 管脚
被内部开关拉到低电平,表示充电正在进
行;否则
CHRG 管脚处于高阻态。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com