Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP8113 Datasheet(PDF) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

Part # TP8113
Description  High power factor linear constant current LED driver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TPOWER [Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.]
Direct Link  http://www.tpower-ic.com/
Logo TPOWER - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

TP8113 Datasheet(HTML) 6 Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.

  TP8113 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd. TP8113 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Tianyuan Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
TP8113
高功率因数线性恒流 LED 驱动
Ver1.4
Shenzhen TPOWER Semiconductor
6
1、 为避免较高浪涌电压或短路情况发生,建议输入加保险丝以及压敏电阻;
2、 TP8113 单颗最大功率为 15W,如果需要更大的功率,可以用两颗或多颗并联驱动。
3、 TP8113 的输出电压需根据输入电压来确定,所以不适合做宽电压应用。
4、交流 220V 输入条件下不同输出功率时 IC 选择参考表:
输出 LED 功率
POUT≤10W
10W< POUT≤15W
15W< POUT≤20W
20W< POUT≤30W
封装形式
SOT89-5
TO252-5
SOT89-5
TO252-5
使用芯片并联个数
1
1
2
2
注:需要更大功率时可以使用 3 颗或以上 TP8113 并联。
典型应用方案
■ 10W 应用方案
参数
范围
输入电压
AC180V~265V
LEDs1 电压
125V
LEDs2 电压
75V
LEDs3 电压
55V
输出功率
10W
LED 平均电流
45mA
效率
90%@220V
PF
>0.98
输出功率计算:
输入交流 220V,整流后最高电压 311V, V
LED1=125V,VLED2=75V,VLED3=55V,RISET=3.75Ω
VLED1 导通时:
电流 I1=0.1V/R
ISET=0.1V/3.75Ω=26.7mA;
功率 P1=V
LED1×I1=125V×26.7mA=3.34W ;
相位角
θ1= asin(125V/311V)=23.7
VLED1 与 VLED2 同时导通时:
电流 I2=0.2V/R
ISET=0.2V/3.75Ω=53.3mA;
功率 P2=(V
LED1+VLED2)×I2=(125V+75V)×53.3mA=10.66W;
相位角
θ2= asin(200V/311V)=40
VLED1、VLED2、VLED3 同时导通时:
电流 I3=0.3V/R
ISET=0.3V/3.75Ω=80mA;



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com