Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM4065B Datasheet(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4065B
Description  4A Multi-Type Battery Charge Management IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4065B Datasheet(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4065B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4065B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
管脚描述
:
管脚序号
名称
说明
1
VG
内部电压调制器输出。为内部驱动电路提供电源,在
VG 管脚和
VCC 管脚之间需要接一个 100nF 的电容。
2
GND
地。输入电源的负输入端和电池负极。
3
CHRG
充电状态指示端。漏极开路输出。在充电状态,内部晶体管将此
管脚拉到低电平;否则,此管脚为高阻状态。
4
DONE
充电结束指示端。漏极开路输出。在充电结束状态,内部晶体管
将此管脚拉到低电平;否则,此管脚为高阻状态。
5
COM
回路补偿输入端。在此管脚到地之间串联连接一个
120Ω 的电阻
和一个
220nF 的电容。
6
FB
电池电压反馈输入端。外接电阻分压网络以检测电池电压。
7
BAT
电池正极连接端和充电电流检测负输入端。此管脚连接到电池
的正极。同时,此管脚和
CSP管脚用于测量电流检测电阻
RCS两
端的电压,并将此电压信号反馈给
HM4065B进行电流调制。
8
CSP
充电电流检测正输入端。此管脚和
BAT管脚用于测量电流检测电
阻
RCS两端的电压,并将此电压信号反馈给HM4065B进行电流调
制。
9
VCC
外部电源正极输入端。
VCC 也是内部电路的电源。此管脚到地
之间需要接滤波电容。
10
DRV
栅极驱动端。驱动片外
P 沟道 MOS 场效应晶体管的栅极。
极限参数
VCC,VG,DRV,CHRG,DONE 到 GND 的电压……………….…-0.3V to 33V
VG 管脚到 VCC 管脚电压………………………………..………-8V to VCC+0.3V
CSP,BAT 到 GND 的电压………………………………….………..…-0.3V to 27V
COM,FB 到 GND 的电压………..………………………..………..…-0.3V to 6.5V
存储温度
………………………………………………….…...……..…-65℃到 150℃
工作环境温度
………………………….………………………..…….…-40℃到 85℃
焊接温度
(10 秒)……………………………………………………………...……260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下工作,
器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
HM4065B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com