Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

FTB1386 Datasheet(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

Part # FTB1386
Description  Excellent DC current gain characteristics
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  FS [First Silicon Co., Ltd]
Direct Link  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTB1386 Datasheet(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTB1386 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTB1386 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTB1386 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
FTB1386
2012. 01. 13
2/3
Revision No : 0
● Electrical characteristic curves
Fig.1 Grounded emitter propagation
characteristics
BASE TO EMITTER VOLTAGE : VBE
(V)
0
−
1.4
−
1.2
−
1 0
−
0.8
−
0.6
−
0.4
−
0.2
−
1m
−
2m
−
5m
−
10m
−
20m
−
200m
−
100m
−
50m
−
500m
−
1
−
2
−
10
−
5
VCE= −2V
25°
C
−
25°
C
Ta=100°
C
Fig.2 Grounded emitter output
characteristics
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : VCE
(V)
0
−
0.4
−
0.8
−
1 2
−
1.6
−
2.0
−
1
−
2
−
3
−
5
−
4
0
IB=0A
−
20mA
−
25mA
−30mA
−
10mA
−
5mA
−
15mA
Ta=25°
C
−50mA
−45mA
−40mA
−35mA
Fig.3 DC current gain vs.
collector current ( )
COLLECTOR CURRENT : IC
(A)
Ta=25°
C
−
2V
VCE= −5V
−
1V
−
1m
−
5m −0.01
−
005
−
1 −2 −5 −10
−
2m
100
200
500
1k
2k
5k
50
20
10
5
−
002
−
0.1
−
0.5
−
0.2
Fig.4 DC current gain vs.
collector current ( )
COLLECTOR CURRENT : IC
(A)
VCE= −1V
−
1m
−
5m −001
−
0.05
−
1 −2 −5 −10
−
2m
100
200
500
1k
2k
5k
50
20
10
5
−
0.02
−
0.1
−
0.5
−
02
25°
C
−
25°
C
Ta=100°
C
Fig.5 DC current gain vs.
collector current ( )
COLLECTOR CURRENT : IC
(A)
−
1m
−
5m −0.01
−
0.05
−
1 −2 −5 −10
−
2m
100
200
500
1k
2k
5k
50
20
10
5
−
0.02
−
0.1
−
0.5
−
02
25°
C
−
25°
C
Ta=100°
C
VCE= −2V
Fig.6 Collector-emitter saturation
voltage vs. collector current ( )
IC/IB=50/1
Ta=25°C
40/1
30/1
10/1
COLLECTOR CURRENT : IC
(A)
−
1 −2
−
5 −10
−
0.0−-0.02
−
0.1 −0.2 −0 5
−
0.05
−
2m −5m
−
0.01
−
2
−
1
−
0.5
−
0.2
−
0.1
−
0.05
−
0.02
−
5
Fig.7 Collector-emitter saturation
voltage vs. collector current ( )
Ta=100°C
25°C
lC/lB=10
−
25°C
COLLECTOR CURRENT : IC
(A)
−
1 −2
−
5 −10
−
0.01−0.02
−
0.1 −0.2 −0.5
−
0.05
−
2m −5m
−
0.01
−
2
−
1
−
0.5
−
0.2
−
0.1
−
0.05
−
0.02
−
5
Fig.8 Collector-emitter saturation
voltage vs. collector current ( )
Ta=100°C
−
25°C
25°C
lC/lB=30
COLLECTOR CURRENT : IC
(A)
−
1 −2
−
5 −10
−
0.01−0.02
−
0.1 −0.2 −0.5
−
0.05
−
2m −5m
−
0.01
−
2
−
1
−
0.5
−
0.2
−
0.1
−
0.05
−
0.02
−
5
Fig.9 Collector-emitter saturation
voltage vs. collector current ( )
Ta=100°C
−
25°C
25°C
lC/lB=40
COLLECTOR CURRENT : IC
(A)
−
1 −2
−
5 −10
−
0.01−0.02
−
0.1 −0.2 −0.5
−
0.05
−
2m −5m
−
0.01
−
2
−
1
−
0.5
−
0.2
−
0.1
−
0.05
−
0.02
−
5



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com