Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HM6380PPR Datasheet(PDF) 10 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM6380PPR
Description  Low-power, high-efficiency synchronous boost converter
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM6380PPR Datasheet(HTML) 10 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM6380PPR Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6380PPR Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
10 of 1
3
者两个
22uF 的电容并联使用。如果需要
更小的纹波,则需要更大的电容。如果负
载较小(
10mA 左右),则可以使用较小
的电容。当考虑电容的
ESR 时,输出纹波
就会增加:
 
*
MAX
ESR
OUT
I
R
r
r
V
(5)
当大负载的时候,由于
ESR 造成的纹
波将成为最主要的因素,输出电压纹波可
能会大大超过
50mV。同时,ESR 又会增
加效率损耗,降低转换效率。所以建议使
用
ESR 低的陶瓷贴片电容,或者多个电容
并联使用。
输入电容
只要输入电源稳定,即使没有输入滤
波电容,
DC-DC 电路也可以输出低纹波、
低噪声的电源电压。但是当电源离
DC-DC
电路较远,建议在
DC-DC 的输入端就近
加上
4.7uF 以上的滤波电容,可以减小输
出的噪声。
PCB 布图指南
对所有的开关电源来说,良好的
PCB
布局对于最大程度保证系统稳定性以及低
噪声来说很重要,尤其对于工作频率高的
变换器来说更是如此。对于主电流通路来
说,通常需要
PCB 走线宽、走线短,电感
和输出电容则尽量靠近
IC 的引脚,如图
3~5 所示。
图
3
图
4
图
5
HM6380
低功耗、高效率同步升压变换器
HM6380
HM6380
HM6380



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com