Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CD7522 Datasheet(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD7522
Description  3W횞2BTL audio power amplifier circuit
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

CD7522 Datasheet(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD7522 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7522 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7522 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7522 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
  双 极 电 路
CD7522CS
6. 2 、应用说明
(
1 )待机控制端开路或低电平时电路处于待机状态,高电平(
>1.7V )时,电路正常
工作。
(
2 )音量控制端开路或高电平( >1.4V )时音量最大。
(
3 )过热保护电路在 Tj=150℃ 左右时工作。当温度下降时,电路将自动恢复正常。
(
4 )应根据整机实际设计散热装置 , 散热片须接到地电位。
(
5 )信号地与放大器的前置地需连在同一点。
(
6 )负载短路将导致电路损坏。
(
7 )任何大于 14V (包括瞬态)的电源电压都可能导致该电路损坏。
(
8 ) 任何 大于 130V ( 200pF 条件 下) 的瞬 态电 压都 可能 导致 该电 路输 入端 的损
坏。
(
9 )为消除由于布版和元器件的差异可能带来的高频干扰,建议在 每个功放输出
脚 (
2 、 4 、 10、 12脚 ) 增 加 一 个 到 地 电 容 , 容 值 大 小 在 500~1000pF 。 具 体
线路如下:
2
3
4
CD 75 22 CS
10
11
12
7 、外形尺寸
版本:
2007-08-B
无 锡 华 润 矽 科 微 电 子 有 限 公 司
第
4 页 共 4 页



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com