Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STC89C53RC Datasheet(PDF) 105 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89C53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C53RC Datasheet(HTML) 105 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89C53RC Datasheet HTML 101Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 102Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 103Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 104Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 105Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 106Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 107Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 108Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 109Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 105 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
105
STC 12C5410AD 系列单片机在系统可编程的使用
--- 将用户代码下载进单片机内部,不用编程器
  STC12C5410AD 系列单片机具有在系统可编程(ISP )特性,ISP  的好处是:省去购买通用编程
器,单片机在用户系统上即可下载 / 烧录用户程序,而无须将单片机从已生产好的产品上拆下,再用通用
编程器将程序代码烧录进单片机内部。有些程序尚未定型的产品可以一边生产,一边完善,加快了产品进
入市场的速度,减小了新产品由于软件缺陷带来的风险。由于可以在用户的目标系统上将程序直接下载进
单片机看运行结果对错,故无须仿真器。
STC12 系列单片机内部固化有 ISP 系统引导固件,配合 PC 端的控制程序即可将用户的程序代码下载进
单片机内部,故无须编程器( 速度比通用编程器快,几秒一片) 。
如何获得及使用 STC 提供的 ISP 下载工具(STC-ISP.exe 软件):
(1).  获得 STC 提供的 ISP 下载工具(软件)
登陆  www.MCU-Memory.com   网站,从 STC 半导体专栏下载 PC (电脑)端的 ISP 程序,然后
  将其自解压,再安装即可(执行 setup.exe),注意随时更新软件。
(2).  使用 STC-ISP 下载工具(软件), 请随时更新,目前已到 Ver3.1 版本以上, 支持 *.bin,
  *.hex(Intel 16  进制格式)文件。
    请随时注意升级 PC (电脑)端的 ISP 程序。
(3).STC12C5410AD 系列单片机出厂时就已完全加密。需要单片机内部的电放光后上电复位(冷起动)才运
行系统 ISP 程序,如从 P3.0/RxD  检测到合法的下载命令流就下载用户程序,如检测不到就系统复位到用
户程序区。
(4).如果用户板上 P3.0/RxD,P3.1/Txd 接了 RS-485 等电路,下载时需要将其断开。用户系统接了 RS-
485 等通信电路,推荐在选项中选择下次冷启动时需 P1.0/P1.1=0/0 才判是否下载程序。
3
5
8
R2IN
R2OUT
9
0.1uF
2
V+
GND 15
1
C1+
Vcc 16
Vcc
3
C1-
T1OUT 14
5
C2-
R1OUT
12
6
V-
T1IN 11
7
T2OUT
T2IN 10
PC_RxD (COM Pin2)
4
C2+
R1IN 13
PC_TxD (COM Pin3)
Gnd
PC / 电脑 串口
2
  STC3232,STC232,MAX232,SP232
U1-P1.0
U1-P1.1
MCU-VCC
U1-P3.0
U1-P3.1
GND
USB+5V T1OUT
GND
R1IN
USB1
1  RST                         VCC  20
2  RxD/P3.0        P1.7/SCLK/ADC7  19
3  TxD/P3.1       P1.6/MISO/ADC6  18
4  XTAL2           P1.5/MOSI/ADC5  17
6  INT0/P3.2            P1.3/ADC3  15
7  INT1/P3.3            P1.2/ADC2  14
8  ECI/T0/P3.4          P1.1/ADC1  13
9  PWM1/PCA1/T1/P3.5   P1.0/ADC0  12
10  Gnd             P3.7/PCA0/PWM0  11
5  XTAL1             P1.4/SS/ADC4  16
1K
1K
Vcc
Power On
SW1
电源开关
USB +5V
10K
10μF
C1
R1
<33pF
<33pF
通过电脑端的
STC-ISP 软件
控制下载
“用户程序”
到 STC 单片机
建议用户在系统上
留此接口 ,可方便
在线下载用户程序
10 μF
0.1 μ F
10 μF
Vcc
Vcc
0.1uF
0.1uF
晶振频率在 20M 以下时:
可以不用C1,R1可为0~10K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com