Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STC89C53RC Datasheet(PDF) 145 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89C53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C53RC Datasheet(HTML) 145 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89C53RC Datasheet HTML 141Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 142Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 143Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 144Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 145Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 146Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 147Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 148Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 149Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 145 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
145
GND
MR
    
uC / DSP
10K
<1.25V 时
STC6342
PFO=0
PFI
PFO
Interrupt
VCC
RESET
RESET
VCC
电源稳压
PFI
PFO
Interrupt
STC813L
100K
GND
WDI
I/O
MR
WDO
VCC
RESET
RESET
电源稳压
VCC
STC89C54RD+
<1.25V 时
PFO=0
STC89C52RC
STC89C51RC
STC89C53RC
STC89C58RD+
STC89C516RD+
PFI
PFO
Interrupt
STC706S
100K
GND
WDI
I/O
MR
WDO
VCC
RESET
RESET
VCC
uC / DSP
<1.25V 时
PFO=0
电源稳压
GND
MR
         单片机
100K
<1.25V 时
STC6344
PFO=0
PFI
PFO
Interrupt
VCC
RESET
RESET
VCC
电源稳压
附录G:   典型 MCU/DSP/uC 复位、电源监控、外部看门狗专用电路
上电复位,  掉电复位
1.高电平复位信号输出
上电复位,  掉电复位,外部手动复位, 稳压块前端掉电检测
上电复位,  掉电复位
电源稳压块前端掉电检测,
高 / 低电平 2 路复位信号输出
上电复位,  掉电复位,外部手动复位,
电源稳压块前端掉电检测,
外部硬件看门狗
2.低电平复位信号输出
上电复位,  掉电复位
上电复位,  掉电复位,外部手动复位, 稳压块前端掉电检测
上电复位,  掉电复位,外部手动复位,
电源稳压块前端掉电检测,
外部硬件看门狗
上电复位,  掉电复位,外部手动复位,
电源稳压块前端掉电检测 ,
高 / 低电平 2 路复位信号输出
STC810  * 推荐
VCC
3
1
GND
Vcc
89C51RC
89LE516AD
89C54RD+
89C58RD+
2
RESET
RESET
STC809  * 推荐
VCC
3
1
GND
Vcc
2
RESET
RESET
uC / DSP
GND RESET
  单片机
10K
<1.25V 时
STC6345
PFO=0
PFI
PFO
Interrupt
VCC
RESET
RESET
RESET
uC / DSP
VCC
电源稳压
MR
RESET
PFI
PFO
Interrupt
STC708
100K
GND
NC
VCC
RESET
VCC
RESET
<1.25V 时
PFO=0
电源稳压
RESET
uC / DSP
单片机
使用外部专用复位电路的好处:( 推荐使用 STC6344 ,STC6345 ,STC810)
1. 确保上电时,在用户设定的电源电压之上,时钟振荡稳定后,单片机才开始工作
2. 确保掉电时,在用户设定的电源电压之下,立即让单片机复位,以免单片机误动作
3. 具有电源稳压块前端掉电检测的专用复位电路,确保掉电前有充分的时间保存数据
人民币 2 元
人民币 2 元
4.复位门槛电压可选: L:4.63V; M:4.38V; J: 4.00V; T:3.08V; S:2.93V; R:2.63V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com