Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STC89C53RC Datasheet(PDF) 148 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC89C53RC
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC89C53RC Datasheet(HTML) 148 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC89C53RC Datasheet HTML 141Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 142Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 143Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 144Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 145Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 146Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 147Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 148Page - List of Unclassifed Manufacturers STC89C53RC Datasheet HTML 149Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 148 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
148
附录 J:  STC12C5410AD 系列单片机应用注意事项
关于复位电路 :
晶振频率在 20M 以下时: 可以不用外部复位电路,原复位电路可以保留,也可以不用,不用时复位脚可
直接短到地。不过建议设计时 PCB 板上保留 R/C 复位电路,实际使用时再决定用或不用。
关于时钟 :
如果使用内部 R/C 振荡器时钟(4MHz~8MHz,制造误差加温漂),XTAL1 和 XTAL2 脚浮空.
如果外部时钟频率在 33MHz 以上时,建议直接使用外部有源石英晶体振荡器,时钟从 XTAL1 脚输入,XTAL2 脚
必须浮空.
A 版 /B 版,老版本应用注意事项( 现新版本 C 版本已经改好 ,并开始大量供货) :
★空闲模式(IDLE )不要用,新版本 C 版本已修改好
★对普通可位寻址的 RAM(20H - 2FH)的位(位地址: 00H - 7FH),用 JBC  RAM_Bit 无任何问题
★对可位寻址的特殊功能寄存器的位(80H - FFH)
不要用  JBC  SFR_Bit 指令
用      JB   SFR_Bit / CLR SFR_Bit 指令取代
举例 :
定时器 0、定时器 1 使用时建议直接用中断方式,与普通 8051 单片机完全兼容
但如不用中断,而用查询方式,建议用
JB TF0 查询 / 再 CLR TF0;JB TF1 查询 / 再 CLR TF1。
不要用
JBC TF0 / JBC TF1
此问题新版本正在修正中,但实际并不影响用户使用。
原因 :
主要是特殊功能寄存器的整个 8 位值被读出后,如在我们判断该位为 1 后,将该位清零,并将整个 8 位值再一
起写回之前,它的部分其它位如已由硬件设置发生变化,而我们 JBC 判断后再写回时,新的值被破坏,被写成
了老的值。
如果该位是 0,则不会再写回,就不会发生此事。
如果该位变成了 1, 该特殊功能寄存器的其它位在此瞬间未发生变化, 再一起写回,也无问题。
如果该位变成了 1,该特殊功能寄存器的其它位在此瞬间发生变化,其它在此瞬间发生变化的位就会被破坏,
又被写成老的值。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com