Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CDEP147ME Datasheet(PDF) 87 Page - Sumida Corporation

Part # CDEP147ME
Description  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUMIDA [Sumida Corporation]
Direct Link  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDEP147ME Datasheet(HTML) 87 Page - Sumida Corporation

Back Button CDEP147ME Datasheet HTML 83Page - Sumida Corporation CDEP147ME Datasheet HTML 84Page - Sumida Corporation CDEP147ME Datasheet HTML 85Page - Sumida Corporation CDEP147ME Datasheet HTML 86Page - Sumida Corporation CDEP147ME Datasheet HTML 87Page - Sumida Corporation CDEP147ME Datasheet HTML 88Page - Sumida Corporation CDEP147ME Datasheet HTML 89Page - Sumida Corporation CDEP147ME Datasheet HTML 90Page - Sumida Corporation CDEP147ME Datasheet HTML 91Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 87 / 156 page
background image
87
EMC
Common Mode Choke Coils for DC Lines
OUTLINE
Available DC line noise filter for LCD TV, PC and various electronic equipments.
Impedance Characteristics
Max. 0.025
Ω
Specifications
CSFC5D33-300
Max. 20m
Ω
CPFC6D36NP-100M06
2.5A
Parts No.
D.C.R.
(1-4) (2-3)
Min. 600
Ω
Impedance
@100MHz
Rated
current
Impedance Characteristics
Specifications
CPFC6D36
Application
1. Effective to DC line noise for LCD TV and PC.
Features
1. SMD type.
2. Small size.
3. High impedance at wide range frequency.
Application
1. Effective to DC line noise for LCD TV and PC.
Features
1. SMD type.
2. Small size.
3. High impedance at wide range frequency.
2.5A
Parts No.
D.C.R.
(1-2) (4-3)
Min. 225
Ω
Impedance
@100MHz
Rated
current
CSFC5D33
PROVISIONAL
About
CSFC5D33
This specification might be changed without notice due to under developing and improving. Please contact us for our mass production schedule.Thank you for your understanding.
EMC < Common Mode Choke Coils for DC Lines >
6.5
1
2
4
3
Max. 6.2
Max. 3.5
1M
0
50
100
150
200
250
300
350
10M
100M
1G
Max. 6.2
Max. 3.8
4.2
5.3
(3.1)
1
2
S
S
4
3
2.1
3.5
FREQUENCY (Hz)
FREQUENCY (Hz)
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
DIMENSIONS (mm)
Schematics
Recommended land patterns(mm)
/ 概要
液晶テレビ、パソコン他各種電子機器のDCラインノイズに有効です。
/ インピーダンス特性
/ 仕様
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
本仕様は開発中につき、製品の改善等により記載内容を予告なく変更することがありますので、
ご了承下さい。量産時期についてはお問合せ下さい。
品名
直流抵抗
定格電流
インピーダンス
/ インピーダンス特性
/ 仕様
外形寸法図
結線図
推奨ランド図
/ 用途
1. 液晶テレビ、パソコン他各種電子機器のDCラインノイズに有効。
/ 特徴
1. 面実装品。
2. 小型。
3. 広域にてインピーダンスが大きい。
/ 用途
1. 液晶テレビ、パソコン他各種電子機器のDCラインノイズに有効。
/ 特徴
1. 面実装品。
2. 小型。
3. 広域にてインピーダンスが大きい。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com