Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 31 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 27Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 28Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 29Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 30Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 31Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 32Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 33Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 34Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 50 page
background image
A3-30
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
(写No.AF95-241)
SW-03Y形
【SC11ZAN-...】
SW-0Y形
【SC13ZAN-...】
SW-03Y∼SW-5-1Y形コイル端子とサーマルリレーの接続線を省略してあります。
(写No.AF95-239)
SW-05Y形
【SC14ZAN-...】
質量:0.43kg
質量:0.45kg
(写No.AF95-238)
(写No.KK03-037)
SW-5-1Y形
【SC20ZAN-...】
補助接点:
2a,1a1b
または2b
質量:0.5kg
質量:0.52kg
●
電磁開閉器(ケ−スカバ−なし)
SW-5-1Y形
【SC20ZAN-...】
(補助接点:2a2b)
対角線の取付穴2ヵ所で取付けてください。
対角線の取付穴2ヵ所で取付けてください。
対角線の取付穴2ヵ所で取付けてください。
取付穴寸法図
取付穴寸法図
取付穴寸法図
()
対角線の取付穴2ヵ所で取付けてください。
補助接点
ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合含
90(レール高さ15の場合)
28
80
61
29
主端子
補助端子
8.5
78.5
2.5
リセット棒
(リセット
ストローク:3mm)
補助端子3.5
(NO)
43
10
7.7
1
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
主端子
M3.5
18
7.7
26.5
10
主端子M3.5
補助端子M3.5
トリップ棒
(NC)
34
35
30
28
80
61
8.5
90(レール高さ15の場合)
補助接点
ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
29
主端子
補助端子
78.5
2.5
リセット棒
(リセット
ストローク:3mm)
補助端子M3.5
補助端子
M3.5
主端子M3.5
(NO)
27
7.7
35.5
10
主端子M3.5
補助端子M3.5
(NC)
トリップ棒
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
53
10
7.7
34
35
取付穴寸法図
28
81
61
8.5
91(レール高さ15の場合)
補助端子
M3.5
29
主端子
補助端子
78.5
補助接点
ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
2.5
リセット棒
(リセット
ストローク:3mm)
補助端子M3.5
(NO)
64
13
9.7
補助端子M3.5
主端子 M4
コイル端子M3.5
30 13
9.7
37.5
主端子M3.5
補助端子M3.5
トリップ棒
(NC)
54
50
109
92
8.5
119(レール高さ15の場合)
補助端子
 M3.5
29
主端子
補助端子
78.5
2.5
リセット棒
(リセット
ストローク:3mm)
補助端子M3.5
(NO)
64
13
9.7
補助端子M3.5
主端子 M4
コイル端子M3.5
30 13
9.7
37.5
主端子M3.5
補助端子M3.5
トリップ棒
(NC)
54
50
補助接点
2a2b
接点構成
上図のサ−マルリレ−
は2ヒ−トエレメント
を示します。
3ヒ−トエレメントの
場合は右図となります。
補助接点
1a
1b
接点構成
1 3 5 13
14
A1 A2
97 95
97 95
2 4 6
98 96
2 4 6
98 96
1 3 5 21
22
A1 A2
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
97 95
2 4 6 98 96
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
上図のサ−マルリレ−
は2ヒ−トエレメント
を示します。
3ヒ−トエレメントの
場合は右図となります。
1 3 5 23
24
A1 A2
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
2 4 6
13
14
1 3 5 21
22
A1A2
2 4 6
13
14
1 3 5 21
22
A1A2
2 4 6
11
12
2 4 6
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
上図のサ−マルリレ−
は2ヒ−トエレメント
を示します。
3ヒ−トエレメントの
場合は右図となります。
1 3 5 23
24
A1A2
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
2 4 6
13
14
1 3 5 21
22
A1A2
2 4 6
13
14
1 3 5 21
22
A1A2
2 4 6
11
12
2 4
6
1 3 5 21 53 61
22 54 62
A1A2
97 95
98 96
97 95
98 96
2 4 6
13
14
2 4 6
35mm
35mm
35mm
35mm
●取付寸法:①,②,③の取付が可能
 ①…34×(48∼)52〔SRCa3931-0と互換性有〕  
 ②…30×48
〔SRCa3931-02と互換性有〕
 ③…35×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能   
 ①…34×(48∼)52〔SRCa3931-05と互換性有〕
 ②…35×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能        
 ①…54×(56∼)60 
  〔SRCa3931-5-1,SRC3931-5-1と互換性有〕
 ②…50×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…54×60
 〔SRCa3931-5-1,SRC3931-5-1形と互換性有〕 
 ②…50×60
●取付ねじ:2-M4
電磁接触器・電磁開閉器
クイック端子付電磁接触器, 開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com