Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SC-0 Datasheet(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-0
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-0 Datasheet(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-0 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-0 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 50 page
background image
A3-6
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
電磁接触器・電磁開閉器
標準形電磁接触器,開閉器
(写No.KK05-043)
SW-05形【SC14AAN-...】
質量:0.45kg
(写No.KK05-047)
SW-5-1形【SC20AAN-...】
(補助接点 2a,1a1bまたは2b)
質量:0.5kg
(写No.KK05-046)
SW-4-0形【SC18AAN-...】
SW-4-1形【SC19AAN-...】
質量:0.47kg
(写No.KK05-048)
SW-5-1形【SC20AAN-...】
(補助接点 2a2b)
質量:0.52kg
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
2a2b
接点構成
上図のサ−マルリレ−
は2ヒ−トエレメント
を示します。
3ヒ−トエレメントの
場合は右図となります。
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…34×(48∼)52〔SRCa3931-05と互換性有〕
 ②…35×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…34×(48∼) 52
 ②…35×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…54×(56∼) 60〔SRCa3931-5-1,SRC3931-5-1Nと互換性有〕
 ②…50×60
●取付ねじ:2-M4
●取付寸法:①,②の取付が可能
 ①…54×(56∼) 60
  〔SRCa3931-5-1,SRC3931-5-1N形と互換性有〕
 ②…50×60
●取付ねじ:2-M4
35mm
35mm
35mm
35mm
90(レール高さ15の場合)
80
(28)
61
8.5
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を
取付けた場合
主端子
 M3.5
7.7
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
27
29
78
主端子
補助端子
3
リセットボタン
(リセットストローク3mm)
10
35.5
10
53
補助端子M3.5
(NC)
主端子M3.5
補助端子M3.5
(NO)
7.7
91(レール高さ15の場合)
81
(28)
61
8.5
主端子
 M4
8
コイル端子M3.5
補助端子M3.5
19
29
78
主端子
補助端子
3
リセット
ボタン
(リセットストローク3mm)
13
26.5
9.7
53
補助端子
M3.5
(NC)
主端子M4
補助端子
M3.5
(NO)
9.7
①
②
13
91(レール高さ15の場合)
81
(28)
61
8.5
主端子M4コイル端子
M3.5
補助端子M3.5
30
(35)
29
78
主端子
補助端子
3
リセット
ボタン
(リセットストローク3mm)
13
37.5
9.7
64
補助端子
M3.5
(NC)
主端子M4
補助端子
M3.5(NO)
9.7
①
②
13
119(レール高さ15の場合)
92
61
8.5
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を取付けた場合
主端子M4コイル端子
M3.5
補助端子
M3.5
30
(35)
29
78
主端子
補助端子
3
リセット
ボタン
(リセットストローク3mm)
13
37.5
9.7
補助端子
M3.5
(NC)
補助端子
M3.5(NO)
9.7
①
②
13
109
補助端子
M3.5
主端子M4
64
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を
取付けた場合
補助接点ユニット
(ヘッドオン)
を
取付けた場合
53 61
22 54 62
A1 A2
97 95
98 96
97 95
98 96
13
14
取付穴寸法図
取付穴寸法図
取付穴寸法図
取付穴寸法図
1
2
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
上図のサ−マルリレ−
は2ヒ−トエレメント
を示します。
3ヒ−トエレメントの
場合は右図となります。
1/L1 3/L2 5/L3 23
1/L1 3/L2 5/L3 21
24
A1 A2
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
13
14
22
A1 A2
13
14
22
A1 A2
11
12
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
1a
1b
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3 13
1/L1 3/L2 5/L3 21
14
A1 A2
97 95
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
22
A1 A2
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
対角線の取付穴2カ所で取付けてください。
補助接点
2a
1a1b
2b
接点構成
上図のサ−マルリレ−
は2ヒ−トエレメント
を示します。
3ヒ−トエレメントの
場合は右図となります。
1/L1 3/L2 5/L3 23
1/L1 3/L2 5/L3 21
24
A1 A2
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3
1/L1 3/L2 5/L3 21
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
13
14
22
A1 A2
13
14
22
A1 A2
11
12
34
35
34
35
54
50
50
54



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com