Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CT3582 Datasheet(PDF) 3 Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD

Part # CT3582
Description  Supports ordinary three-light mode and two-light mode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CORETECH [SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD]
Direct Link  www.coretechic.com
Logo CORETECH - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD

CT3582 Datasheet(HTML) 3 Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD

  CT3582 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD CT3582 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD CT3582 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN CORETECH MICROELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
充电回路切断,避免产生大电流。此时若选用三灯模式,
L1、L2 熄灭,L3 亮,若选用二
灯模式,则
L1 熄灭,L2 常亮,表示电池没有正常接入电路。
三灯模式
状态描述
电源状态
电池状态
电池检测 L1
充电检测 L2
饱和检测 L3
电池电流
|VBTP-VBTN|
亮
亮
熄灭
-1mA(*)
<4.25V
电池检测
断开
正常接入
亮
熄灭
亮
-1mA
≥4.25V
电池空载
断开
亮
熄灭
亮
0
4.17V(**)
正常充电
亮
亮
熄灭
150mA
<4.25V
饱和检测
正常接入
亮
熄灭
亮
1mA
4.25V
电池短路
接入
短路
熄灭
熄灭
亮
-
<1V
二灯模式
状态描述
电源状态
电池状态
电池检测 L1
充电检测 L2
饱和检测 L3
电池电流
|VBTP-VBTN|
亮
闪烁
-
-1mA(*)
<4.25V
电池检测
断开
正常接入
亮
常亮
-
-1mA
≥4.25V
电池空载
断开
亮
常亮
-
0
4.17V(**)
正常充电
亮
闪烁
-
150mA
<4.25V
饱和检测
正常接入
亮
常亮
-
1mA
4.25V
电池短路
接入
短路
熄灭
常亮
-
-
<1V
(*)
此处为负值,表示此时电池向电路放电(为 L1 供电)
(**)
表格 1 中所列数据均为典型值
5
典型参数
典型参数(除特殊说明外,所有参数均在室温下测得,并以
GND 端电位为 0 电位)
参数名称
参数符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VDD
-
6
-
11
V
饱和电压
VS
VDD=6V, VL1=1.90V
4.20
4.25
4.30
V
充电电流
ICHARGE
VDD=6V, |VBTP-VBTN|<3.5V
200
350
mA
短路检测
VSHORT
VDD=6V, |VBTP-VBTN|: 2V→0V
-
1.5
-
V
振荡频率
FOSC
VDD=6V, |VBTP-VBTN|=3.5V
-
3
5
Hz



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com