Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT48R02C Datasheet(PDF) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT48R02C
Description  Small Form 8-Bit OTP MCU
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R02C Datasheet(HTML) 7 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R02C Datasheet HTML 3Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
Rev. 0.00
7
August 31, 2009
HT46R01C/HT46R02C/HT48R01C/HT48R02C
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
VDD
条件
条件
条件
条件
最小值
最小值
最小值
最小值 典型值
典型值
典型值
典型值 最大值
最大值
最大值
最大值 单位
单位
单位
单位
5V
Ta=25℃,R=120kΩ *
-2%
4
+2%
MHz
5V
Ta=0~70℃,
R=120kΩ *
-5%
4
+5%
MHz
5V
Ta= -40℃~85℃,
R=120kΩ *
-7%
4
+7%
MHz
fERC
系统时钟
(ERC)
2.2V~
5.5V
Ta= -40℃~85℃,
R=120kΩ *
-11%
4
+11%
MHz
fLXT
系统时钟 (LXT)
—
—
—
32768
—
Hz
2.2V~5.5V
0
—
4000
kHz
3.0V~5.5V
0
—
8000
kHz
fTIMER
定时器输入频率
(TCn)
—
4.5V~5.5V
0
—
12000
kHz
3V
—
5
10
15
kHz
fLIRC
LIRC 振荡器
5V
—
6.5
13
19.5
kHz
tRES
外部复位低电压脉宽
—
—
1
—
—
µs
For HXT/LXT
—
1024
—
tSYS
—
2
—
tSYS
tSST
系统启动延时周期
—
For ERC/IRC
(By
onfiguration
option)
—
1024
—
tSYS
tINT
中断脉冲宽度
—
—
1
—
—
µs
tLVR
低电压复位宽度
—
—
0.25
1
2
ms
RESTD 复位延时时间
—
—
—
100
—
ms
注:1. t
SYS=1/fSYS
2.
*表示电阻的公差会影响外部 RC 的频率,建议使用精密度较高的电阻。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com