Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT48R02C Datasheet(PDF) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT48R02C
Description  Small Form 8-Bit OTP MCU
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R02C Datasheet(HTML) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R02C Datasheet HTML 4Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R02C Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
Rev. 0.00
8
August 31, 2009
HT46R01C/HT46R02C/HT48R01C/HT48R02C
ADC 特性
特性
特性
特性
Ta = 25℃
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
VDD
条件
条件
条件
条件
最小
最小
最小
最小值
值
值
值 典型值
典型值
典型值
典型值 最大
最大
最大
最大值
值
值
值 单位
单位
单位
单位
3V
DNL
A/D 非线性微分误差
5V
tAD=0.5µs
-2
—
2
LSB
3V
INL
A/D 非线性积分误差
5V
tAD=0.5µs
-4
—
4
LSB
3V
--
0.5
0.75
mA
IADC
打开 A/D 增加的功耗
5V
—
--
1.0
1.5
mA
上电复位特性
上电复位特性
上电复位特性
上电复位特性
Ta = 25℃
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
VDD
条件
条件
条件
条件
最小
最小
最小
最小值
值
值
值 典型值
典型值
典型值
典型值 最大
最大
最大
最大值
值
值
值 单位
单位
单位
单位
VPOR
上电复位电压
—
—
—
—
100
mV
RRVDD
上电复位电压速率
—
—
0.035
—
—
V/ms
tPOR
VDD 保持为 VPOR 的最
小时间
—
—
1
—
—
ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com