Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

M65KG512AB8W9 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # M65KG512AB8W9
Description  512Mbit (4 banks x 8 Mb x 16) 1.8 V supply, DDR low power SDRAM
PDF  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M65KG512AB8W9 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  M65KG512AB8W9 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M65KG512AB8W9 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M65KG512AB8W9 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M65KG512AB8W9 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M65KG512AB8W9 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M65KG512AB8W9 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M65KG512AB8W9 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M65KG512AB8W9 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M65KG512AB8W9 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 54 page
background image
List of tables
M65KG526AB
4/54
List of tables
Table 1.
Signal names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 2.
Bank selection using BA0-BA1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 3.
Commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 4.
Minimum delay between two commands in concurrent Auto Precharge Mode . . . . . . . . . 18
Table 5.
Burst Type Definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 6.
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 7.
Mode Register definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Table 8.
Extended Mode Register definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 9.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 10.
Operating and ac measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 11.
Capacitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 12.
DC Characteristics 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 13.
DC characteristics 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 14.
Self Refresh current (IDD6) in normal operating mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 15.
AC characteristics - TJ = -30 to 85 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 16.
AC characteristics - TJ = -30 to 105 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 17.
AC characteristics measured in clock period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 18.
Ordering Information Scheme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Table 19.
Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com