Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LWV18C Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Part # LWV18C
Description  FIREFLY짰 White Hyper-Bright LED Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWV18C Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LWV18C Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LWV18C Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
2007-08-10
6
LW V18C
Durchlassspannungsgruppen
6) Seite 15
Forward Voltage Groups
6) page 15
Gruppe
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
Einheit
Unit
min.
max.
4A
2.90
3.05
V
4B
3.05
3.20
V
5A
3.20
3.35
V
5B
3.35
3.50
V
6A
3.50
3.65
V
6B
3.65
3.80
V
Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Lichtstärke
1) Seite 15
Luminous Intensity
1) page 15
I
V (mcd)
Lichtstrom
2) Seite 15
Luminous Flux
2) page 15
Φ
V (mlm)
R1
R2
S1
112 ... 140
140 ... 180
180 ... 224
450 (typ.)
570 (typ.)
720 (typ.)
Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus
3 Helligkeitsgruppen.
Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 3 individual brightness
groups.
Individual brightness groups cannot be ordered.
Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label
Beispiel: R1-4K-5B
Example: R1-4K-5B
Helligkeitsgruppe
Brightness Group
Farbortgruppe
Chromaticity Coordinate
Group
Durchlassspannung
Forward Voltage
R1
4K
5B
Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.
Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com