Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XPD767 Datasheet(PDF) 3 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Part # XPD767
Description  Supports XPD-LINK™ interconnect USB single-port controller
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUPERCHIP [SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.]
Direct Link  https://www.superchip.cn
Logo SUPERCHIP - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

XPD767 Datasheet(HTML) 3 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

  XPD767 Datasheet HTML 1Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 2Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 3Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 4Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 5Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 6Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 7Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 8Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD767 Datasheet HTML 9Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
XPD701 (NO.S&CIC2288)
支持
XPD-LINKTM 互联 USB 单口控制器
第
3 页 共 15 页
Version 1.7
4 概述
XPD701 是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD) 3.1 以及 PPS、
QC3.0+/3.0/2.0 快充协议、华为 FCP/SCP/HVSCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、VOOC
快充协议、
MTK PE 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A 充电规范的多功能 USB Type-C
单口控制器。
XPD701 特别的集成了 XPD-LINK™互联通信专利技术。通过 XPD-LINK™互联功能,
XPD701 可以简单灵活的应用在多个 Type-C 端口的充电方案中。
XPD701 采用外置 NMOS 驱动,输出电压范围是 3.3V 到 21V,能提供最大 100W 的
输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流。
XPD701 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压
恒定;当输出电流大于设定值,输出
CC 模式,输出电压降低。通过一路可 Sink/Source
的电流源,连接到
AC-DC 或 DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压的功能,不管是启动
还是调压过程,都具备软启动
/调压功能,实现电压平顺过渡。
XPD701 具有线补功能,随着输出电流的增大会相应提高输出电压,用以补偿充电
线缆内阻引起的电压下降。
XPD701 内置的 Type-C 协议可以支持 Type-C 设备插入自动唤醒,智能识别插头的
正插与反插,并实现连接。
XPD701 集成的 PD 协议支持双向标记编码(BMC),集成
硬件的物理层协议和协议引擎,无需软件参与编解码
XPD701 具备非常高的可靠性。内建多种保护机制确保设备安全:输入过压、欠压
保护,输出过流、过压、欠压、短路打嗝保护等。启动监测(
VBUS 输出前会监测端口
电压是否处于安全状态);
DP/DM 和 CC1/CC2 过压保护。
XPD701 支持二次烧录,可实现在线升级。
XPD701 采用 QFN16(4*4)封装。
电话:0755-83387360  手机:13826508770(王先生) 邮箱: 3007605919@qq.com  网址:www.sztssd.com  地址:深圳市福田区中航路鼎诚国际南座18楼1814室



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com