Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CS3835EO Datasheet(PDF) 7 Page - Semicoa Semiconductor

Part # CS3835EO
Description  2X40W Class-D Audio Power Amplifier Circuit
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SEMICOA [Semicoa Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicoa.com/
Logo SEMICOA - Semicoa Semiconductor

CS3835EO Datasheet(HTML) 7 Page - Semicoa Semiconductor

Back Button CS3835EO Datasheet HTML 2Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 3Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 4Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 5Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 6Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 7Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 8Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 9Page - Semicoa Semiconductor CS3835EO Datasheet HTML 10Page - Semicoa Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
CS3835EO
版本:S-2022-07- 版本 V0.1
华 润 微 集 成 电 路 ( 无 锡 ) 有 限 公 司
第 7 页
w w w . c r m i c r o . c o m
5、应用说明
1、SD 管脚用来控制电路工作或待机。典型的可以将 SD 端口通过一个电阻(比如
100kΩ)上拉到 PVCC 来使用。SD 端口为高电平电路正常工作,触发内置的保护功能会
将 SD 端口置低,并且电路保护具有自恢复功能,即一旦触发保护的因素解除电路会延
迟一段时间后恢复正常工作。将 SD 端口设置在 1.2V~1.5V 电压区间可以使电路进入扩
频模式。SD 端口的具体定义如下:
SD 端口电压
电 路 状 态
<0.8V
待机模式(输出关闭)
1.2V~1.5V
扩频工作模式(参考频率范围 290kHz~350kHz)
>2V
定频工作模式(参考频率 290kHz)
2、去耦电容与输出滤波器:去耦电容(PVCC 对 PGND)两端应当尽可能的靠近电
路管脚来保证较好的去耦效果,否则会引起电路性能降低甚至失效。LC 滤波器推荐选
用大电流磁屏蔽电感,保证高效率、低发热,可以根据需要选择
10μH~22μH 范围的电
感值并匹配对应的电容。
3、LINP、LINN 同时短接到地进入 PBTL 单通道模式,此时 RINP、RINN 为信号输
入端;将 OUTPR 和 OUTNR 短接成输出正端、OUTPL 和 OUTNL 短接成输出负端。注
意:PBTL 应用时,必须确保 OUTPL、OUTNL 短接,OUTPR、OUTNR 短接,并避免
管脚虚焊。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com