Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

CW1244 Datasheet(PDF) 7 Page - CellWise Microelectronics

Part # CW1244
Description  Li-Ion/Polymer Battery Pack Protection IC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CELLWISE [CellWise Microelectronics]
Direct Link  http://en.cellwise-semi.com/
Logo CELLWISE - CellWise Microelectronics

CW1244 Datasheet(HTML) 7 Page - CellWise Microelectronics

Back Button CW1244 Datasheet HTML 3Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 4Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 5Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 6Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 7Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 8Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 9Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 10Page - CellWise Microelectronics CW1244 Datasheet HTML 11Page - CellWise Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
CW1244
© 2019-2020 Cellwise Microelectronics
7
描述
项目
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
过流解除延时
tECR*3
45
60
75
ms
充电过流延时
tCOC
0.8*TCO
C
TCOC
1.2* COC
ms
充电过流解除延时
tCOCR
45
60
75
ms
均衡启动延时
tBAL
VC1=VC2=VC3=3.7V
VC4=4.5→3.7V
2
5
64
ms
负载锁定态解除延时
tLLR
VC1=VC2=VC3=VC4=3.7V
VM<VLD
6
8
12
ms
休眠延时
tSLP
VC1=VC2=VC3=VC4=2V
24
32
40
s
充电过温保护延时
tCOT
1
2
3
s
充电过温保护解除延时
tCOTR
1
2
3
s
放电过温保护延时
tDOT
1
2
3
s
放电过温保护解除延时
tDOTR
1
2
3
s
充电低温保护延时
tCUT
1
2
3
s
充电低温保护解除延时
tCUTR
1
2
3
s
放电低温保护延时
tDUT
1
2
3
s
放电低温保护解除延时
tDUTR
1
2
3
s
断线检测延时
tOW
输入电容=0.1
F
6
8
s
断线回复延时
tOWR
5
7
s
放电状态检测延时
tDCH
4.5
6
7.5
ms
VM 端子
VM 和 VSS 间电阻
RVMVSS
70
100
130
k
负载检测电压
VLD
1.8
2
2.2
V
充电器移除检测电压
VCHG_RM
VM 端无连接电阻
180
250
300
mV
引脚输出电压
CO 逻辑高电平输出电压
CO
VDD≥11.7V
9
11
13
V
CO 逻辑高电平输出电压
VDD<11.7V
VDD-1.
2
VDD-0.
7
VDD-0.
3
V
CO 逻辑低电平输出电压
VSS
VSS+
0.3
V
DO 逻辑高电平输出电压
DO
VDD≥11.7V
9
11
13
V
DO 逻辑高电平输出电压
VDD<11.7V
VDD-1.
2
VDD-0.
7
VDD-0.
3
V
DO 逻辑低电平输出电压
VSS
VSS+
0.3
V
引脚输出能力
CO 端子驱动能力
CO
CO 端子逻辑高电平
3.5
5
6.5
k
CO 端子逻辑低电平
600
800
1000
DO 端子驱动能力
DO
DO 端子逻辑高电平
3.5
5
6.5
k
DO 端子逻辑低电平
600
800
1000
*1 详细保护阈值选择,请参阅选择指南表
*2 充放电温度保护温度取决于不同电阻的设定,放电低温保护温度默认为充电过温保护温度-20°C,即充电
低温保护温度为 0°C,则放电低温保护温度为-20°C
*3 所有过电流保护(包括过流 1、过流 2 和短路保护)解除延迟时间均为 60ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com