Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LVR005 Datasheet(PDF) 19 Page - Tyco Electronics

Part # LVR005
Description  PolySwitch Resettable Devices
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MACOM [Tyco Electronics]
Direct Link  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

LVR005 Datasheet(HTML) 19 Page - Tyco Electronics

Back Button LVR005 Datasheet HTML 15Page - Tyco Electronics LVR005 Datasheet HTML 16Page - Tyco Electronics LVR005 Datasheet HTML 17Page - Tyco Electronics LVR005 Datasheet HTML 18Page - Tyco Electronics LVR005 Datasheet HTML 19Page - Tyco Electronics LVR005 Datasheet HTML 20Page - Tyco Electronics LVR005 Datasheet HTML 21Page - Tyco Electronics LVR005 Datasheet HTML 22Page - Tyco Electronics LVR005 Datasheet HTML 23Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 27 page
background image
Table R6 - Packaging and Marking Information for Radial-leaded Devices
Cont'd
...
Part Number
Bag Quantity
Tape & Reel Quantity
Ammo Pack Quantity
Standard Pack Quantity
Part Marking
Agency Recognition
LVR 240VAC /LVRL 120VAC
LVR033S
500
—
—
10,000
L033
UL,CSA, TÜV
LVR033S-2
—
2,000
—
10,000
L033
UL,CSA, TÜV
LVR033K
500
—
—
10,000
L033
UL,CSA, TÜV
LVR033K-2
—
2,000
—
10,000
L033
UL,CSA, TÜV
LVR040S
500
—
—
10,000
L040
UL,CSA, TÜV
LVR040S-2
—
2,000
—
10,000
L040
UL,CSA, TÜV
LVR040K
500
—
—
10,000
L040
UL,CSA, TÜV
LVR040K-2
—
2,000
—
10,000
L040
UL,CSA, TÜV
LVR055K
500
—
—
10,000
L055
UL,CSA, TÜV
LVR055S
500
—
—
10,000
L055
UL,CSA, TÜV
LVRL075S
500
—
—
10,000
L075
UL,CSA, TÜV
LVRL100S
500
—
—
10,000
L100
UL,CSA, TÜV
LVRL125S
500
—
—
10,000
L125
UL,CSA, TÜV
LVRL135S
500
—
—
10,000
L135
UL,CSA, TÜV
LVRL200S
250
—
—
5,000
L200
UL,CSA, TÜV
BBRF 99VAC
BBRF550
500
—
—
10,000
BF550
UL, CSA
BBRF550-2
—
1,500
—
7,500
BF550
UL, CSA
BBRF750
500
—
—
10,000
BF750
UL, CSA
BBRF750-2
—
1,500
—
7,500
BF750
UL, CSA
RXEF 60V
RXEF005
500
—
—
10,000
—
UL, CSA, TÜV
RXEF005-2
—
3,000
—
15,000
—
UL, CSA, TÜV
RXEF005-AP
—
—
2,000
10,000
—
UL, CSA, TÜV
RXEF010
500
—
—
10,000
XF010
UL, CSA, TÜV
RXEF010-2
—
3,000
—
15,000
XF010
UL, CSA, TÜV
RXEF010-AP
—
—
2,000
10,000
XF010
UL, CSA, TÜV
RXEF017
500
—
—
10,000
XF017
UL, CSA, TÜV
RXEF017-2
—
2,500
—
12,500
XF017
UL, CSA, TÜV
RXEF017-AP
—
—
2,000
10,000
XF017
UL, CSA, TÜV
RXEF 72V
RXEF020
500
—
—
10,000
XF020
UL, CSA, TÜV
RXEF020-2
—
3,000
—
15,000
XF020
UL, CSA, TÜV
RXEF020-AP
—
—
2,000
10,000
XF020
UL, CSA, TÜV
RXEF025
500
—
—
10,000
XF025
UL, CSA, TÜV
RXEF025-2
—
3,000
—
15,000
XF025
UL, CSA, TÜV
RXEF025-AP
—
—
2,000
10,000
XF025
UL, CSA, TÜV
RXEF030
500
—
—
10,000
XF030
UL, CSA, TÜV
RXEF030-2
—
3,000
—
15,000
XF030
UL, CSA, TÜV
RXEF030-AP
—
—
2,000
10,000
XF030
UL, CSA, TÜV
RXEF040
500
—
—
10,000
XF040
UL, CSA, TÜV
RXEF040-2
—
3,000
—
15,000
XF040
UL, CSA, TÜV
RXEF040-AP
—
—
2,000
10,000
XF040
UL, CSA, TÜV
RXEF050
500
—
—
10,000
XF050
UL, CSA, TÜV
RXEF050-2
—
3,000
—
15,000
XF050
UL, CSA, TÜV
RXEF050-AP
—
—
2,000
10,000
XF050
UL, CSA, TÜV
RXEF065
500
—
—
10,000
XF065
UL, CSA, TÜV
RXEF065-2
—
3,000
—
15,000
XF065
UL, CSA, TÜV
RXEF065-AP
—
—
2,000
10,000
XF065
UL, CSA, TÜV
RXEF075
500
—
—
10,000
XF075
UL, CSA, TÜV
RXEF075-2
—
3,000
—
15,000
XF075
UL, CSA, TÜV
13
128



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com