Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH4232 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4232
Description  IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4232 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4232 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4232 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4232 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4232 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4232 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4232 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4232 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4232 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
SFH 4232
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (850 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2009-09-08
1
Wesentliche Merkmale
• IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
• Chipgröße (emittierende Fläche) 1 x 1 mm
2
• max. Gleichstrom 1 A
• niedriger Wärmewiderstand (9 K/W)
• Schwerpunktswellenlänge 850 nm
• ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-E
Anwendungen
• Infrarotbeleuchtung für Kameras
• Überwachungssysteme
• Fahrer-Assistenz Systeme
• Beleuchtung für Bilderkennungssysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471
behandelt werden.
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gesamtstrahlungsfluss
1) (I
F = 1A, tp = 10 ms)
Total Radiant Flux
1)
Φ
e (mW)
SFH 4232
Q65110A8754
≥ 320 (typ. 530)
1) gemessen mit Ulbrichtkugel / measured with integrating sphere
Features
• IR lightsource with high efficiency
• die-size (emitting area) 1 x 1 mm
2
• max. DC-current 1 A
• Low thermal resistance (9 K/W)
• Center of spectral emission at 850 nm
• ESD save up to 2 kV acc. to JESD22-A114-E
Applications
• Infrared Illumination for cameras
• Surveillance systems
• Driver assistance systems
• Machine vision systems
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 and IEC 62471.


Similar Part No. - SFH4232

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4232 OSRAM-SFH4232 Datasheet
416Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4232A OSRAM-SFH4232A Datasheet
307Kb / 12P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4232 OSRAM-SFH4232_15 Datasheet
416Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH4232

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4056 OSRAM-SFH4056 Datasheet
193Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4058 OSRAM-SFH4058 Datasheet
185Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4235 OSRAM-SFH4235 Datasheet
159Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4236 OSRAM-SFH4236 Datasheet
151Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4250S OSRAM-SFH4250S Datasheet
193Kb / 9P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4258 OSRAM-SFH4258_12 Datasheet
176Kb / 11P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4258S OSRAM-SFH4258S Datasheet
218Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4350 OSRAM-SFH4350_12 Datasheet
144Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4555 OSRAM-SFH4555 Datasheet
153Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH-4230 OSRAM-SFH-4230 Datasheet
231Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com