Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GWKALRB3.EM Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Part # GWKALRB3.EM
Description  SOLERIQ E 45
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWKALRB3.EM Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  GWKALRB3.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
Draft Version 0.0
GW KALRB3.EM
2012-04-10 Preliminary Data
5
Efficiency comparison table, CCT = 4000K
5) page 17
Effizienz-Vergleichstabelle
5) page 17
Brightness Groups
Helligkeits-Gruppierungsschema
Forward
current /
Forward
Current
Forward
voltage /
Durchlass-
spannung
Luminous
Flux /
Lichtstrom
Optical
efficiency /
Optischer
Wirkungs-
grad
Forward
voltage /
Durchlass-
spannung
Luminous
Flux /
Lichtstrom
Optical
efficiency /
Optischer
Wirkungs-
grad
T
S = 25 °C
T
S = 25 °C
T
S = 25 °C
T
S = 85 °C
T
S = 85 °C
T
S = 85 °C
I
F (mA)
typ. V
F (V)
typ.
Φ
V (lm)
typ. (lm/W)
typ. V
F (V)
typ.
Φ
V (lm)
typ. (lm/W)
200
38.6
1110
144
37.6
975
130
350
40.0
1915
137
39.0
1685
123
500
41.3
2690
130
40.2
2365
118
700
42.8
3665
122
41.7
3225
110
880
44.0
4500
116
42.8
3960
105
1000
45.4
5030
111
43.6
4430
102
Group
Luminous Flux
1)
Seite 17
Luminous Flux
1)
page 17
Luminous Flux
3)
page 17
Luminous Flux
3)
page 17
Gruppe
Lichtstrom
1) Seite
17
Lichtstrom
1) Seite
17
Lichtstrom
3) Seite
17
Lichtstrom
3) Seite
17
T
S = 25 °C
T
S = 25 °C
T
S = 85 °C
T
S = 85 °C
min.
Φ
V(lm)
max.
Φ
V(lm)
extrapolated
min.
Φ
V(lm)
extrapolated
max.
Φ
V(lm)
TS
3590
3900
3220
3495
TT
3900
4190
3495
3755
TU
4190
4500
3755
4035
UP
4500
4840
4035
4340
UQ
4840
5200
4340
4660
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness
groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die
aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com