Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

1418 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

Part # 1418
Description  Armoire murale en acier doux de type 12
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HAMMOND [Hammond Manufacturing Ltd.]
Direct Link  http://www.hammondmfg.com
Logo HAMMOND - Hammond Manufacturing Ltd.

1418 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd.

  1418 Datasheet HTML 1Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1418 Datasheet HTML 2Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1418 Datasheet HTML 3Page - Hammond Manufacturing Ltd. 1418 Datasheet HTML 4Page - Hammond Manufacturing Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Armoire murale en acier doux de type 12 1418 Series
Porte à charnière à piano avec attaches de montage
Application
Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques,
électroniques, hydrauliques ou pneumatiques.
Offre une protection contre les chutes de saletés, la poussière, l'huile
et l'eau.
Normes
UL 508, types 12 et 13
CSA, types 12 et 13
Conforme aux normes :
NEMA, types 12 et 13
JIC EGP-1-1967, à moins d'indication contraire¹
CEI 60529, IP54
Construction
Corps et portes en tôle d'acier de calibre 14
Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes
ni trous.
Les grandes armoires sont munies de raidisseurs de porte et de corps
pour plus de rigidité.
Supports soudés fournis pour le montage du boîtier.
La porte et l'armoire comportent un rebord profilé pour prévenir
l'infiltration de liquides et de contaminants.
On peut enlever la charnière à piano en acier inoxydable en retirant la
broche en acier inoxydable.
La porte est fixée au moyen d'attaches de montage en acier inoxydable
faciles à manoeuvrer.
Peut recevoir un cadenas.
Les garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure.
Un panneau intérieur amovible en acier de calibre 12 est inclus.
Des goujons à collerette sont fournis pour le montage des panneaux
intérieurs.
Une tige de mise à la masse est prévue sur la porte et une tige de mise
à la terre est installée dans l'armoire.
Une pochette à documents est prévue à l'intérieur de la porte.
Finition
Le couvercle et l'armoire comportent un revêtement extérieur en
poudre lisse gris ANSI 61 pouvant être repeint et un revêtement
intérieur en poudre blanc.
Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre
blanc.
Des produits de qualité. L'excellence du service.


Similar Part No. - 1418

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
API Technologies Corp
1418 APITECH-1418 Datasheet
519Kb / 1P
Medium Power, N Connectors
logo
PHOENIX CONTACT
1418004 PHOENIX-1418004 Datasheet
117Kb / 3P
Network cable, contact inserts: x , cable length: 1 m, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5, cable outlet: straight
1418052 PHOENIX-1418052 Datasheet
399Kb / 13P
SACC-M12FST-4CON-PG 9-M - Power connector
1418053 PHOENIX-1418053 Datasheet
1Mb / 12P
SAC-5P-15,0-542/M12FS SH BK - Sensor/actuator cable
1418054 PHOENIX-1418054 Datasheet
1Mb / 12P
SAC-5P-20,0-542/M12FS SH BK - Sensor/actuator cable
More results

Similar Description - 1418

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Hammond Manufacturing L...
1418J HAMMOND-1418J Datasheet
209Kb / 3P
Armoire murale en acier doux de type 12
1418N4 HAMMOND-1418N4 Datasheet
180Kb / 3P
Armoire murale en acier doux de type 4
1420 HAMMOND-1420 Datasheet
148Kb / 3P
Armoire murale en acier doux de type 1
1422 HAMMOND-1422 Datasheet
176Kb / 3P
ARMOIRE MURALE A 2 PORTES EN ACIER DOUX DE TYPE 12
EN4SD HAMMOND-EN4SD Datasheet
273Kb / 6P
Armoire murale en acier doux de type 4
EN4SDW HAMMOND-EN4SDW Datasheet
107Kb / 3P
Armoire murale en acier doux de type 4 avec regard
EN4TD HAMMOND-EN4TD Datasheet
151Kb / 3P
Armoire murale a 2 portes en acier doux de type 12
N1A HAMMOND-N1A Datasheet
115Kb / 3P
Armoire murale en acier doux de type 1
N1J HAMMOND-N1J Datasheet
98Kb / 2P
Petite armoire murale en acier doux de type 1
N1WS HAMMOND-N1WS Datasheet
102Kb / 3P
Armoire murale en acier doux de type 1, trois pieces
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com