Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

P6SMB220 Datasheet(PDF) 1 Page - Diotec Semiconductor

Part # P6SMB220
Description  bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  DIOTEC [Diotec Semiconductor]
Direct Link  http://www.diotec.com
Logo DIOTEC - Diotec Semiconductor

P6SMB220 Datasheet(HTML) 1 Page - Diotec Semiconductor

  P6SMB220 Datasheet HTML 1Page - Diotec Semiconductor P6SMB220 Datasheet HTML 2Page - Diotec Semiconductor P6SMB220 Datasheet HTML 3Page - Diotec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
P6SMB220 ... P6SMB550CA
P6SMB220 ... P6SMB550CA
Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden für die Oberflächenmontage
Version 2014-10-13
Dimensions - Maße [mm]
Peak pulse power dissipation
Impuls-Verlustleistung
600 W
Nominal breakdown voltage
Nominale Abbruch-Spannung
220...550 V
Plastic case
Kunststoffgehäuse
~ SMB
~ DO-214AA
Weight approx. – Gewicht ca.
0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert
Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rollen
For bidirectional types, suppressor characteristics apply in both directions; add suffix “C” or “CA”.
Für bidirektionale Dioden gelten die Begrenzer-Eigenschaften in beiden Richtungen;
es ist das Suffix “C” oder “CA” zu ergänzen.
TVS diodes having stand-off voltage VWM = 5.0 ... 170 V:
please refer to datasheet P6SMBJ5.0 ... 170CA
TVS-Dioden mit Sperrspannung VWM = 5.0 ... 170 V:
siehe Datenblatt P6SMBJ5.0 ... 170CA
Maximum ratings and Characteristics
Grenz- und Kennwerte
Peak pulse power dissipation (10/1000 µs waveform)
Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 µs)
TA = 25°C
PPPM
600 W 1)
Steady state power dissipation
Verlustleistung im Dauerbetrieb
TT = 75°C
P
M(AV)
5 W
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle
TA = 25°C
I
FSM
100 A 2)
Max. instantaneous forward voltage
Augenblickswert der Durchlass-Spannung
I
F = 25 A
VF
< 3.0 V 2)
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur
Tj
TS
-50...+150°C
-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air
Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft
RthA
< 45 K/W 3)
Thermal resistance junction to terminal
Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss
RthT
< 15 K/W
1
Non-repetitive pulse see curve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve I
PP = f (t) / PPP = f (t)
2
Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden
3
Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss
© Diotec Semiconductor AG
http://www.diotec.com/
1
1.1
Type
Typ
4.6
± 0.5
5.4
± 0.5
0.15


Similar Part No. - P6SMB220

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Taiwan Semiconductor Co...
P6SMB220 TSC-P6SMB220 Datasheet
69Kb / 4P
Surface Mount Transient Voltage Suppressor
logo
Diotec Semiconductor
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220 Datasheet
135Kb / 3P
Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Taiwan Semiconductor Co...
P6SMB220 TSC-P6SMB220 Datasheet
630Kb / 4P
600 Watts Surface Mount Transient Voltage Suppressor
logo
Diotec Semiconductor
P6SMB220 DIOTEC-P6SMB220 Datasheet
78Kb / 2P
Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Pan Jit International I...
P6SMB220 PANJIT-P6SMB220 Datasheet
109Kb / 5P
SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results

Similar Description - P6SMB220

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Semikron International
BZW04-5V8 SEMIKRON-BZW04-5V8 Datasheet
149Kb / 3P
Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P4SMAJ6.5 SEMIKRON-P4SMAJ6.5 Datasheet
162Kb / 3P
Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P4SMAJ150 SEMIKRON-P4SMAJ150 Datasheet
151Kb / 2P
Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P6SMB400CA SEMIKRON-P6SMB400CA Datasheet
239Kb / 3P
Unidirectional and Bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
TGL41-6.8 SEMIKRON-TGL41-6.8 Datasheet
249Kb / 3P
Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
P4SMA220 SEMIKRON-P4SMA220 Datasheet
373Kb / 2P
Bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
TGL41-520C SEMIKRON-TGL41-520C Datasheet
427Kb / 2P
Bidirectional Transient Voltage Suppressor diodes
logo
Diotec Semiconductor
P4KE6.8 DIOTEC-P4KE6.8_06 Datasheet
129Kb / 4P
Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
logo
Digitron Semiconductors
1N6036 DIGITRON-1N6036 Datasheet
297Kb / 4P
BIDIRECTIONAL TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES
logo
Diotec Semiconductor
P6SMBJ65 DIOTEC-P6SMBJ65_14 Datasheet
130Kb / 4P
bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com