Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

UPSD3312DV Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Part # UPSD3312DV
Description  fast 8032 MCU with programmable logic
PDF  272 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD3312DV Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  UPSD3312DV Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UPSD3312DV Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UPSD3312DV Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UPSD3312DV Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UPSD3312DV Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UPSD3312DV Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UPSD3312DV Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UPSD3312DV Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UPSD3312DV Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 272 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
UPSD33xx
Contents
Doc ID 9685 Rev 7
3/272
7.7.4
Register bank select flags (RS1, RS0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
7.7.5
Overflow flag (OV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7.7.6
Parity flag (P) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8
Special function registers (SFR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
9
8032 addressing modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.1
Register addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.2
Direct addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.3
Register indirect addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9.4
Immediate addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.5
External direct addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.6
External indirect addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.7
Indexed addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9.8
Relative addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9.9
Absolute addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
9.10
Long addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
9.11
Bit addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10
UPSD33xx instruction set summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
11
Dual data pointers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.1
Data Pointer Control register, DPTC (85h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.2
Data Pointer Mode register, DPTM (86h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
11.2.1
Firmware example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
12
Debug unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
13
Interrupt system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
13.1
Individual interrupt sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
13.1.1
External interrupts Int0 and Int1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
13.1.2
Timer 0 and 1 overflow interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
13.1.3
Timer 2 overflow interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
13.1.4
UART0 and UART1 interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
13.1.5
SPI interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
13.1.6
I2C interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com