Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

UPC4558C Datasheet(PDF) 7 Page - NEC

Part # UPC4558C
Description  Bipolar Analog Integrated Circuit
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  NEC [NEC]
Direct Link  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPC4558C Datasheet(HTML) 7 Page - NEC

Back Button UPC4558C Datasheet HTML 3Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 4Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 5Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 6Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 7Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 8Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 9Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 10Page - NEC UPC4558C Datasheet HTML 11Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
µPC258,4558
データ・シート G10518JJ9V0DS00
7
応用回路例
RIAAプリアンプ AV = 32.5 dB
標準特性(参考値)
ひずみ率 0.03 %(VO = 1 Vr.m.s.,f = 1 kHz)
雑  音 1.0 μVr.m.s. 
入力換算,入力ショート
ピーク検波平均値指示
1.0
0.1
0.01
0.01
0.1
1.0
ひずみ率特性
出力電圧 VO(Vr.m.s.)
0.001
10
1 kHzハイパス・フィルタON
20 Hz
+
−
+
+
+
2.2 kΩ
0.0022μF 0.01μF
390 kΩ
36 kΩ
μPC4558
33μF
56 kΩ
1 kΩ –15 V
47μF
100μF
10 kΩ
出力
100μF
+15 V
33μF
+
ピーク・レベル・メータ
 本回路は,入力信号のピーク電圧(±10 mV∼±10 V程度)を直流電圧 (0.2 V∼1.3 V程度)に変換し,メータをド
ライブします。
 この出力電圧は入力信号のピーク電圧の対数値に比例しているため,従来のリニア指示方式に比較し,ダイナミッ
ク・レンジの広い指示が得られます。
1S953
1S953
51kΩ
−40 dB∼+5 dB
(0 dB時1 Vp-p)
+
−
+
−
+
−
+
−
30 kΩ
1S953
100 kΩ
30 kΩ
15 kΩ
1S953
30 kΩ
+15 V
2SK163
20 kΩ
30 kΩ
−15 V
30 kΩ
+15 V
30 kΩ
−15 V
100 kΩ
μPC4558
1/2
μPC4558
1/2
μPC324
1/4
μPC324
1/4
1S953
 ×2
20 kΩ
200 kΩ
0.22μF
2 kΩ
3.3μF
–
15 V
+
対数圧縮
全波整流
ピーク・ホールド
メータ・アンプ
+15 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com