Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TF13 Datasheet(PDF) 2 Page - Hirose Electric

Part # TF13
Description  0.4mm PITCH Back-Flip Type
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HIROSE [Hirose Electric]
Direct Link  http://www.hirose-connectors.com
Logo HIROSE - Hirose Electric

TF13 Datasheet(HTML) 2 Page - Hirose Electric

  TF13 Datasheet HTML 1Page - Hirose Electric TF13 Datasheet HTML 2Page - Hirose Electric TF13 Datasheet HTML 3Page - Hirose Electric TF13 Datasheet HTML 4Page - Hirose Electric TF13 Datasheet HTML 5Page - Hirose Electric TF13 Datasheet HTML 6Page - Hirose Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Revision#1
IC 기술팀
TF13 - SERIES
■
■
■
■ 특
특
특
특 징
징
징
징
1. LOW PROFILE 제품에서
제품에서
제품에서
제품에서 높은
높은
높은
높은 FPC발거력
발거력
발거력
발거력 / MISS ALIGN방지
방지
방지
방지
1) 돌기형 FPC말단 형상과 ACTUATOR의 돌기형 HOOK가 체결시 결합하는 구조로
FPC발거력 향상 구현
2) 체결시 결합 구조로 FPC오삽입 등에 의한 CONTACT MISS ALIGN방지
2. BACK-FLIP 방식에
방식에
방식에
방식에 의한
의한
의한
의한 우수한
우수한
우수한
우수한 작업성
작업성
작업성
작업성 / 접촉
접촉
접촉
접촉 신뢰성
신뢰성
신뢰성
신뢰성 향상
향상
향상
향상
1) BACK-FLIP방식 채택으로 FRONT-FLIP방식 대비 실장후 FPC체결 작업시
우수한 작업성 실현
2) BACK-FLIP방식은 FPC 수직 발거방향과 ACTUATOR OPEN방향이 서로 역방향으로
장기적인 접촉 신뢰성을 향상시킴.
3. LOW PROFILE제품에서
제품에서
제품에서
제품에서 우수한
우수한
우수한
우수한 FPC삽입
삽입
삽입
삽입 작업성
작업성
작업성
작업성
1) FPC삽입구 폭(두께 방향)은 MIN. 0.32로 0.2t FPC 사용시 60% 마진 확보
4. 개별
개별
개별
개별 단자와
단자와
단자와
단자와 ACTUATOR의
의
의
의 결합구조로
결합구조로
결합구조로
결합구조로 ACTUATOR이탈
이탈
이탈
이탈 현상
현상
현상
현상 방지
방지
방지
방지
5. 단자와
단자와
단자와
단자와 금구의
금구의
금구의
금구의 전
전
전
전/후
후
후
후 PATTERN으로
으로
으로
으로 납땜
납땜
납땜
납땜 BALANCE 및
및
및
및 PCB고정
고정
고정
고정 강도
강도
강도
강도 향상
향상
향상
향상
6. 단자의
단자의
단자의
단자의 Ni BARRIER도금으로
도금으로
도금으로
도금으로 LOW PROFILE제품에서의
제품에서의
제품에서의
제품에서의 FLUX오름
오름
오름
오름 방지
방지
방지
방지
1) CONTACT부 및 LEAD부(SOLDER부) Au도금, 중간부 Ni BARRIER도금 적용으로
납땜시 FLUX오름에 의한 접촉 불량현상 방지
7. CASE 상측
상측
상측
상측, ACTUATOR 등면을
등면을
등면을
등면을 확용한
확용한
확용한
확용한 실장
실장
실장
실장 흡착으로
흡착으로
흡착으로
흡착으로 PICK-UP ERROR 감소
감소
감소
감소
■ 용 도
■ 용 도
■ 용 도
■ 용 도
- NOTE PC LED BLU Interconnecting.
- Compact devices for interconnecting the main circuite board
with the HHP, LCD, PDA, HDD or other device.
0.4mm PITCH Back-Flip Type, 1 열
열
열
열 하
하
하
하 (
) 접점방식
접점방식
접점방식
접점방식 FPC To Board CONNECTOR
HIROSE KOREA
Page2
2012/ May



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com