Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LELBMB-34 Datasheet(PDF) 25 Page - OSRAM GmbH

Part # LELBMB-34
Description  Compact lightsource in SMT technology
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LELBMB-34 Datasheet(HTML) 25 Page - OSRAM GmbH

Back Button LELBMB-34 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LELBMB-34 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LELBMB-34 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LELBMB-34 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LELBMB-34 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LELBMB-34 Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LELBMB-34 Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH LELBMB-34 Datasheet HTML 24Page - OSRAM GmbH LELBMB-34 Datasheet HTML 25Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 25 page
background image
Version 1.0
LE RTDUW S2WN
2016-03-08
25
Fußnoten:
1)
Helligkeit: Helligkeitswerte werden während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer
internen Reproduzierbarkeit von ± 8 % und einer
erweiterten Messunsicherheit von ± 11 % gemessen
(gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor k = 3).
2)
Typische
Werte:
Wegen
der
besonderen
Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED
können typische oder abgeleitete technische Parameter
nur
aufgrund
statistischer
Werte
wiedergegeben
werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den
Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen
Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder
typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls
erforderlich,
z.B.
aufgrund
technischer
Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne
weitere Ankündigung geändert.
3)
Wellenlänge: Die Wellenläge wird während eines
Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit
einer internen Reproduzierbarkeit von ± 0,5 nm und
einer erweiterten Messunsicherheit von ± 1 nm
gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
4)
Durchlassspannung: Vorwärtsspannungen werden
während eines Strompulses einer typischen Dauer
von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von ±
0,05 V und einer erweiterten Messunsicherheit von ±
0,1 V gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor
k = 3).
5)
Kennlinien: Im gestrichelten Bereich der Kennlinien
muss
mit
erhöhten
Abweichungen
zwischen
Leuchtdioden
innerhalb
einer
Verpackungseinheit
gerechnet werden.
6)
Maßtoleranz: Wenn in der Zeichnung nicht anders
angegeben, gilt eine Toleranz von ±0,1. Maße werden
in mm angegeben.
Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.
Remarks:
1)
Brightness: Brightness values are measured duringa
current pulse of typically 25 ms, with an internal
reproducibility of ± 8 % and an expanded uncertainty of
± 11 % (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
2)
Typical Values: Due to the special conditions of the
manufacturing processes of LED, the typical data or
calculated correlations of technical parameters can only
reflect statistical figures. These do not necessarily
correspond to the actual parameters of each single
product, which could differ from the typical data and
calculated correlations or the typical characteristic line.
If requested, e.g. because of technical improvements,
these typ. data will be changed without any further
notice.
3)
Wavelength: The wavelength is measured at a current
pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility
of ± 0.5 nm and an expanded uncertainty of ± 1 nm (acc.
to GUM with a coverage factor of k = 3).
4)
Forward Voltage: The forward voltage is measured
during a current pulse of typically 8 ms, with an internal
reproducibility of ± 0.05 V and an expanded uncertainty
of ± 0.1 V (acc. to GUM with a coverage factor of k = 3).
5)
Characteristic curve: In the range where the line of the
graph is broken, you must expect higher differences
between single LEDs within one packing unit.
6)
Tolerance of Measure: Unless otherwise noted in
drawing, tolerances are specified with ±0.1 and
dimensions are specified in mm.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com