Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT47R20 Datasheet(PDF) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT47R20
Description  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 Datasheet(HTML) 9 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT47R20 Datasheet HTML 5Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 6Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 7Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 8Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 42 page
background image
HT47R20
Rev. 1.10
9
2002-07-25
实时时钟控 制寄存器
(RTCC
09H)
状态标志 寄存器
(STATUS 0AH) 中断控制寄存器 0(INTC0 0BH) 输入/
输出寄存器
(PA 12H PB 14H) 中断控制寄存器 1(INTC1
1EH) 定时/计数器 A 高 低位字节寄存器(TMRAH 20H
TMRAL 21H) 定时/计数器控制寄存器(TMRC 22H) 定
时
/计数器 B 高 低位字节寄存器(TMRBH 23H TMRBL
24H) RC 振荡型 A/D 转换控制寄存器(ADCR 25H) 其余
在
40H 之前的空间保留给系统以后扩展使用 读取这些地址
的返回值为
00H
通用数据寄存器地址从
40H 到 7FH 用
来存储数据和控制信息
所有的数据存储器单元都能直接执行算术 逻辑 递增
递减和循环操作
除了一些特殊位外
数据存储器的每一位
都可由
SET[m].i 置位或由 CLR[m].i 复位 而且都可
以通过间接寻址指针
MP0 MP1 进行间接寻址
间接寻址寄存器
地址
00H 和 02H 是间接寻址寄存器 并无实际的物理区
存在
任何 对
[00H] 和 [02H] 的读 / 写操 作
都是 访问由
MP0(01H)和 MP1(03H)所指向的 RAM 单元 间接读取 00H
或
02H 地址得到的值为 00H 间接写入此地址 不会产生任
何操作
间接寻址寄存器之间不支持数据传送功能 间接寻址指
针
MP0 和 MP1 是 8 位寄存器 MP0 只能用于数据存储器
而
MP1 能用于数据存储器和 LCD 显示存储器
累加器
累加器
(ACC)与算术逻辑单元(ALU)有密切关系 它对应
于
RAM 地址 05H 做为运算的立即数据 存储器之间的数
据传送必须经过累加器
算术逻辑单元
ALU
算术逻辑单元
(ALU)是执行 8 位算术 逻辑运算的电路
它提供有以下功能
算术运算
(ADD ADC SUB SBC DAA)
逻辑运算
(AND OR XOR CPL)
移位运算
(PL RR RLC RRC)
递增和递减
(INC DEC)
分支判断
(SZ SNZ SIZ SDZ…)
ALU 不仅可以储存数据运算的结果 还会改变状态寄存器的值
状态寄存器
STATUS
8 位的状态寄存器(0AH) 由零标志位(Z) 进位标志位(C) 辅助进位标志位(AC) 溢出标志位(OV)
暂停标志位
(PD)和看门狗定时器溢出标志位(TO)组成 该寄存器不仅记录状态信息 而且还控制操作顺序
符号
位
功能
C
0
如果在加法运算中结果产生了进位或在减法运算中结果不产生借位
,
则
C 被置位 反之 C 被清除 它也可被循环移位指令影响
AC
1
如果在加法运算中低
4 位产生了进位或减法运算中低 4 位不产生借
位
则
AC 被置位 反之 AC 被清除
Z
2
如果算术或逻辑运算的结果为零
则
Z 被置位 反之 Z 被清除
OV
3
如果运算结果向最高位进位 但最高位并不产生进位输出 则
OV 被
置位
反之
OV 被清除
G e n e r a l P u r p o s e
D a t a M e m o r y
( 6 4 B y t e s )
7 F H
2 0 H
I N T C 1
T M R A H
T M R A L
T M R C
T M R B H
T M R B L
A D C R
2 1 H
2 2 H
2 3 H
2 4 H
2 5 H
2 6 H
4 0 H
S p e c i a l P u r p o s e
D a t a M e m o r y
0 0 H
0 1 H
0 2 H
0 3 H
0 4 H
0 5 H
0 6 H
0 7 H
0 8 H
0 9 H
0 A H
0 B H
0 C H
0 D H
0 E H
0 F H
1 0 H
1 1 H
1 2 H
1 3 H
1 4 H
1 5 H
1 6 H
1 7 H
1 8 H
1 9 H
1 A H
1 B H
1 C H
1 D H
1 E H
1 F H
: U n u s e d
R e a d a s " 0 0 "
I n d i r e c t A d d r e s s i n g R e g i s t e r 0
M P 0
P A
P B
M P 1
B P
A C C
P C L
T B L P
T B L H
R T C C
S T A T U S
I N T C 0
I n d i r e c t A d d r e s s i n g R e g i s t e r 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com