Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT47R20 Datasheet(PDF) 24 Page - Holtek Semiconductor Inc

Part # HT47R20
Description  8 縕첮-F 玉툾TP ?고뒳?
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Direct Link  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT47R20 Datasheet(HTML) 24 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT47R20 Datasheet HTML 20Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT47R20 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 42 page
background image
HT47R20
Rev. 1.10
24
2002-07-25
低电压复位
/检测
HT47R20 有低电压检测(LVD)和低电压复位(LVR)电路 可以通过掩膜设置来允许或禁止这个功能 可
以通过掩膜选择来设置
LVD 功能 一旦通过掩膜选择允许了 LVD 功能 则用户可以通过 RTCC.3 来允许/
禁止
(1/0)使用 LVD 电路 并且可以通过 RTCC.5 来读取 LVD 检测的状态 否则的话 LVD 功能是无效的
当
LVR 执行系统复位功能时其功能和外部复位信号的功能是一样的 在 HALT 模式中 LVR 是无效的
寄存器 位号
标号
读
/写
复位
功能
0 2 RT0~RT2
读
/写
0
8选1的多路选择器控制输入以选择实时时钟的
前置分频输出
3
LVDC*
读
/写
0
低电压检测使能位
0 除能
1 使能
4
QOSC
读
/写
0
32768振荡器是否快速起振 0/1 快/慢起振
5
LVDO
读
/写
0
低电压检测输出
(1/0) 1 低电压检测到
RTCC
(09H)
6 7
未使用
读出为
0
RTCC 寄存器
注
* 位如果这项功能是有效的那么参考电压也是有效的 否则参考电压由 LVR 掩膜选择决定 LVR LVD 选择和 LVDC
之间的关系见下表
LVD
LVR
LVDC
VREF 电压
LVR 比较器
LVD 比较器
EN
EN
ON
EN
EN
EN
EN
EN
OFF
EN
EN
DIS
EN
DIS
ON
EN
DIS
EN
EN
DIS
OFF
DIS
DIS
DIS
DIS
EN
X
EN
EN
DIS
DIS
DIS
X
DIS
DIS
DIS
蜂鸣器
HT47R20 单片机提供了一对与 PA0 PA1 共用引脚的蜂鸣器输出 分别是 BZ 及 BZ
该蜂鸣器的输
出允许与输出频率
均可由掩膜选项决定
如果蜂鸣器输出允许
用软件指令同时置
PA.0 和 PA.1 为 0 则启动蜂鸣器输出 如果置 PA.0=1 则
关闭此蜂鸣器
如果置
PA.0=0 且 PA.1=1 则只有蜂鸣器 BZ 输出 而蜂鸣器
BZ 被关闭
PA1
PA0
功能
0
(CLR PA.1)
0
(CLR PA.0)
PA0=BZ
PA1=
BZ
1
(SET PA.1)
0
CLR PA.0)
PA0= BZ
PA1=0
X
1
SET(PA.0)
PA0=0
PA1=0
蜂鸣器
红外载波发射
HT47R20 具有红外载波发射功能 可以很方便的与红外线二极管相连 其输出与 PA2 共用一个引脚
其输出允许由掩膜选项决定
如果红外载波输出允许 置
PA2 为 0 可以打开红外载波输出 置 PA2 为 1 则关闭红外载波输出
并且
PA2 口输出为低电平 红外载波的输出频率为系统时钟的 12 分频 其占空比为 1/4
PA2
功能
0
(CLR PA2)
PA2=红外载波输出
1
(SET PA2)
PA2=0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com