Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

ECH8604 Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # ECH8604
Description  N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

ECH8604 Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  ECH8604 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device ECH8604 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device ECH8604 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device ECH8604 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ECH8604
No.7289-2/4
前ページより続く。
min
typ
max
unit
入力容量
Ciss
VDS=10V, f=1MHz
780
pF
出力容量
Coss
VDS=10V, f=1MHz
300
pF
帰還容量
Crss
VDS=10V, f=1MHz
150
pF
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
19
ns
立ち上がり時間
tr
    〃
134
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
    〃
90
ns
下降時間
tf
    〃
94
ns
総ゲート電荷量
Qg
23
nC
ゲート・ソース電荷量
Qgs
VDS=10V, VGS=10V, ID=6A
1.6
nC
ゲート・ドレイン電荷量
Qgd
3.6
nC
ダイオード順電圧
VSD
IS=6A, VGS=0
0.84
1.2
V
電気的接続図
スイッチングタイム測定回路図
0
0
1
2
4
5
6
7
8
9
10
0.2
3
0.4
0.6
0.8
1.0
0.1
0.3
0.5
0.7
0.9
0
1.0
2.0
0.5
1.5
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
ID -- VDS
0
1
3
4
2
5
6
7
8
9
10
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
ID -- VGS
IT04385
IT04386
VDS=10V
1.5V
VGS=1.0V
0
10
20
30
40
70
60
50
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
--50
0
5
--25
0
25
75
50
100
125
50
20
40
45
35
25
30
10
15
150
IT04387
IT04388
周囲温度, Ta --
°C
RDS(on) -- Ta
2468
10
0
ID=3A
1.5A
Ta=25
°C
ID=3
A, VGS
=4.0V
ID=
1.5A,
VGS
=2.5V
PW=10
µs
D.C.
≦1%
P.G
50
Ω
G
S
D
ID=3A
RL=3.3Ω
VDD=10V
VOUT
ECH8604
VIN
4V
0V
VIN
8765
1234
1 : Source1
2 : Gate1
3 : Source2
4 : Gate2
5 : Drain2
6 : Drain2
7 : Drain1
8 : Drain1
(Top view)



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com