Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

P8B28HP2 Datasheet(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Part # P8B28HP2
Description  Power MOSFET
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Direct Link  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

P8B28HP2 Datasheet(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  P8B28HP2 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd P8B28HP2 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd P8B28HP2 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd P8B28HP2 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
単位
Uni
t
規格値
Rat
i
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
項
目
I
t
em
℃
-55~150
Tstg
保存温度
St
or
ageT
emper
at
ur
e
150
Tch
チャネル温度
Channel
T
emper
at
ur
e
V
280
VDSS
ドレイン・ソース間電圧
Dr
ai
n-
Sour
ceVol
t
age
±30
VGSS
ゲート・ソース間電圧
Gat
eSour
ceVol
t
age
A
8
ID
ドレイン電流(直流)
Cont
i
nuousDr
ai
nCur
r
ent(
DC)
32
パルス幅 10
μs,dut
y=1/100
Pul
s
ewi
dt
h10µs
,dut
y=1/
100
IDP
ドレイン電流(ピーク)
Cont
i
nuousDr
ai
nCur
r
ent(
Peak
)
8
IS
ソース電流(ピーク)
Cont
i
nuousSour
ceCur
r
ent
(DC)
W
54
PT
全損失
T
ot
al
PowerDi
s
s
i
pat
i
on
A
8
Starti
ngTch=25℃,Tch≦150℃
IAR
繰り返しアバランシェ電流
Repet
i
t
i
v
eAv
al
ancheCur
r
ent
mJ
45
Starti
ngTch=25℃,Tch≦150℃
EAS
単発アバランシェエネルギー
Si
ngl
eAv
al
ancheEner
gy
mJ
4.
5
Starti
ngTch=25℃,Tch≦150℃
EAR
繰り返しアバランシェエネルギー
Repet
i
t
i
v
eAv
al
ancheEner
gy
A/μs
350
Is=8A,Tc=25℃
di
/dt
ドレイン・ソースダイオード di
/dt耐量
Dr
ai
n-
Sour
ceDi
odedi
/
dtSt
r
engt
h
P8B28HP2
280V8A
■定格表 RATI
NGS
●絶対最大定格 Absol
ut
eMaxi
mum Rat
i
ngs
(指定のない場合 Tc=25℃/unl
essotherwi
sespeci
fi
ed)
●電気的・熱的特性 El
ect
r
i
calChar
act
er
i
st
i
cs
(指定のない場合 Tc=25℃/unl
essotherwi
sespeci
fi
ed)
Uni
t:mm
■外観図 OUTLI
NE
単位
Uni
t
規格値 Rati
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
項
目
I
t
em
MAX
TYP
MIN
V
─
─
280
ID=1mA,VGS=0V
V(BR)DSS
ドレイン・ソース間降伏電圧
Dr
ai
n-
Sour
ceBr
eak
downVol
t
age
μA
100
─
─
VDS=280V,VGS=0V
IDSS
ドレイン遮断電流
Zer
oGat
eVol
t
ageDr
ai
nCur
r
ent
μA
±10
─
─
VGS=±25V,VDS=0V
IGSS
ゲート漏れ電流
Gat
e-
Sour
ceLeak
ageCur
r
ent
S
─
4
2
ID=4A,VDS=10V
gfs
順伝達コンダクタンス
For
war
dT
r
ans
conduct
ance
Ω
0.
50
0.
38
─
ID=4A,VGS=10V
R(DS)ON
ドレイン・ソース間オン抵抗
St
at
i
cDr
ai
n-
Sour
ceOn-
s
t
at
eRes
i
s
t
ance
V
4.
50
3.
75
3.
00
ID=1mA,VDS=10V
VTH
ゲートしきい値電圧
Gat
eThr
es
hol
dVol
t
age
1.
5
─
─
IS=4A,VGS=0V
VSD
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧
Sour
ce-
Dr
ai
nDi
odeFor
war
dVol
t
age
℃/W
2.
31
─
─
接合部・ケース間
J
unct
i
ont
ocas
e
θjc
熱抵抗
Ther
mal
Res
i
s
t
ance
nC
─
9.
8
─
VDD=200V,VGS=10V,ID=8A
Qg
ゲート全電荷量
T
ot
al
Gat
eChar
ge
pF
─
400
─
VDS=50V,VGS=0V,f=1MHz
Ci
ss
入力容量
I
nputCapaci
t
ance
─
7.
2
─
Crss
帰還容量
Rev
er
s
eT
r
ans
f
erCapaci
t
ance
─
71
─
Coss
出力容量
Out
putCapaci
t
ance
ns
─
14
─
ID=4A,RL=37.
5Ω,VDD=150V,Rg=50Ω,
VGS(+)=10V,VGS(-)=0V
td
(on)
ターンオン遅延時間
T
ur
n-
ondel
ayt
i
me
─
30
─
tr
上昇時間
Ri
s
et
i
me
─
36
─
td
(off)
ターンオフ遅延時間
T
ur
n-
of
fdel
ayt
i
me
─
24
─
tf
降下時間
Fal
l
t
i
me
PowerMOSFET
Package:FB
www.
s
hi
ndengen.
co.
j
p/
pr
oduct
/
s
emi
/
(MOS-p〈2014.09〉)
Nch
外形図については新電元 Webサイトをご参照下さい。捺印表示については
捺印仕様をご確認下さい。
Fordet
ai
l
soft
heout
l
i
nedi
mensi
ons,r
ef
ert
oourweb si
t
e.Asf
ort
he
mar
ki
ng,r
ef
ert
ot
hespeci
f
i
cat
i
on"Mar
ki
ng,Ter
mi
nalConnect
i
on".
④
6.6
2.3
P8B28H2
000000
Type No.
品名略号
Lot Control No.
ロット管理記号(例)
①
②
③
④
G
D
S
D
:
:
:
:
③
②
①
2.3
2.3
特長
煙
高耐圧
煙
低ノイズ
煙
低オン抵抗
Feat
ur
e
煙
Hi
ghVol
t
age
煙
LowNoi
se
煙
LowRON


Similar Part No. - P8B28HP2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
P8B28HP2 ISC-P8B28HP2 Datasheet
352Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Similar Description - P8B28HP2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
AUK corp
STK730P AUK-STK730P Datasheet
398Kb / 8P
Power MOSFET
logo
Torex Semiconductor
XP131A1145SR TOREX-XP131A1145SR_1 Datasheet
427Kb / 5P
Power MOSFET
XP131A1715SR TOREX-XP131A1715SR_1 Datasheet
439Kb / 5P
Power MOSFET
XP132A1635SR TOREX-XP132A1635SR_1 Datasheet
447Kb / 5P
Power MOSFET
logo
Vishay Siliconix
IRF9Z14S VISHAY-IRF9Z14S Datasheet
2Mb / 8P
Power MOSFET
02-Jun-08
IRF630 VISHAY-IRF630 Datasheet
579Kb / 8P
Power MOSFET
21-Mar-11
IRF634N VISHAY-IRF634N Datasheet
162Kb / 8P
Power MOSFET
19-Jun-08
IRF710 VISHAY-IRF710 Datasheet
1,019Kb / 8P
Power MOSFET
30-May-08
logo
ON Semiconductor
NTMS4937N ONSEMI-NTMS4937N Datasheet
142Kb / 5P
Power MOSFET Power MOSFET
September, 2009 ??Rev. 0
NTP35N15G ONSEMI-NTP35N15G Datasheet
161Kb / 7P
Power MOSFET Power MOSFET
May, 2010 ??Rev. 4
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com