Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

KD3FB60 Datasheet(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Part # KD3FB60
Description  Absolute Maximum Ratings
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Direct Link  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

KD3FB60 Datasheet(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  KD3FB60 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD3FB60 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD3FB60 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD3FB60 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD3FB60 Datasheet HTML 5Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD3FB60 Datasheet HTML 6Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD3FB60 Datasheet HTML 7Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD3FB60 Datasheet HTML 8Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd KD3FB60 Datasheet HTML 9Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
1/1
定格表
RATINGS
KD3FB60
● 絶 対 最 大 定 格   A b s o l u t e M a x i m u m R a t in g s ( 指 定 の な い 場 合 は T c = 2 5 ℃ / u n l e s s o t h e r w is e s p e c ifi e d T c = 2 5 ℃ )
項 目
記 号
条 件
規 格 値
単 位
I t e m
S y m b o l
C o n d i t i o n s
R a t i n g s
U n it
保 存 温 度
S t o r a g e t e m p e r a t u r e
接 合 部 温 度
O p e r a t i n g ju n c t i o n t e m p e r a t u r e
せ ん 頭 オ フ 電 圧
R e p e t it iv e p e a k o ff- s t a t e v o lt a g e
非 繰 り 返 し せ ん 頭 オ フ 電 圧   ※ 1
N o n - r e p e t i t i v e p e a k o ff- s t a t e v o l t a g e ※ 1
実 効 オ ン 電 流
R . M . S . o n - s t a t e c u r r e n t
サ ー ジ オ ン 電 流   ※ 1
S u r g e o n - s t a t e c u r r e n t   ※ 1
電 流 二 乗 時 間 積
C u r r e n t
s q u a r e d
t im e
臨 界 オ ン 電 流 上 昇 率
C r i t i c a l r a t e o f r is e o f o n - s t a t e c u r r e n t
ピ ー ク ゲ ー ト 損 失
P e a k
g a t e
d is s i p a t i o n
平 均 ゲ ー ト 損 失
A v e r a g e
g a t e
d i s s ip a t io n
ピ ー ク ゲ ー ト 電 流
P e a k
g a t e
c u r r e n t
ピ ー ク ゲ ー ト 電 圧
P e a k
g a t e
v o lt a g e
● 電 気 的 ・ 熱 的 特 性   E l e c t r i c a l C h a r a c t e r is t ic s ( 指 定 の な い 場 合 は T c = 2 5 ℃ / u n l e s s o t h e r w i s e s p e c i fie d T c = 2 5 ℃ )
項 目
記 号
条 件
規 格 値
単 位
I t e m
S y m b o l
C o n d i t i o n s
R a t i n g s
U n it
せ ん 頭 オ フ 電 流
V D = 6 0 0 V , パ ル ス 測 定
O ff- s t a t e c u r r e n t
V D = 6 0 0 V , P u ls e m e a s u r e m e n t
オ ン 電 圧
I T M = 4 . 5 A
パ ル ス 測 定
O n - s t a t e v o l t a g e
I T M = 4 . 5 A
P u l s e m e a s u r e m e n t
ゲ ー ト ト リ ガ 電 圧
G a t e
t r i g g e r v o lt a g e
ゲ ー ト 非 ト リ ガ 電 圧
G a t e
n o n - t r i g g e r v o lt a g e
ゲ ー ト ト リ ガ 電 流
G a t e
t r i g g e r c u r r e n t
ラ ッ チ ン グ 電 流
L a t c h i n g c u r r e n t
保 持 電 流
H o l d i n g
c u r r e n t
転 流 時 臨 界 オ フ 電 圧 上 昇 率
C r i t i c a l r a t e o f r is e o f c o m m u t a t i n g v o l t a g e
熱 抵 抗
接 合 部 ・ ケ ー ス 間   フ ィ ン 付 き
T h e r m a l r e s i s t a n c e
J u n c t io n t o c a s e w i t h h e a t s i n k
1 . 8
6 . 0
P G (A V )
0 . 3
3 0
A
d i / d t
5 0
A / μ s
I T S M
T j = 2 5 ℃ , 6 0 H z 正 弦 波 , 非 繰 り 返 し 1 サ イ ク ル せ ん 頭 値
T j = 2 5 ℃ , 6 0 H z s in e w a v e , N o n - r e p e t i t i v e 1 c y c le p e a k v a l u e
3 . 7
T j = 2 5 ℃ , t = 8 . 3 3 m s 非 繰 り 返 し
T j = 2 5 ℃ , t = 8 . 3 3 m s , N o n - r e p e t i t i v e
V D S M
7 2 0
I T ( R M S )
T c = 1 3 3 ℃ , 商 用 周 波 数 正 弦 波 , 導 通 角 θ = 3 6 0 °
T c = 1 3 3 ℃ , c o m m e r c i a l fr e q u e n c y , s i n e w a v e , θ = 3 6 0 °
3 . 0
m A
M a x . 1 . 7
I G T Ⅱ
I G T Ⅲ
I G T Ⅳ
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω , T 1 - , T 2 + , G +
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω , T 1 - , T 2 + , G -
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω , T 1 + , T 2 - , G +
V G D
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω , T 1 + , T 2 - , G +
℃
℃
V
A 2 s
V
A
- 5 5 ~ 1 5 0
T s t g
T j
V D R M
6 0 0
- 4 0 ~ 1 5 0
W
A
R t h ( j- c )
I D R M
V T M
T j = 1 5 0 ℃ , V D = 1 / 2 V D R M
V
I G T Ⅰ
℃ / W
M a x . 3
M a x . 1 0
V
μ A
M a x . 1 . 5
-
※ 2
V
M i n . 0 . 1
W
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω , T 1 + , T 2 - , G -
0 . 3
f= 6 0 H z , D u t y ≦ 1 0 %
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω , T 1 - , T 2 + , G +
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω , T 1 - , T 2 + , G -
V D = 6 V , R L = 1 0 Ω , T 1 + , T 2 - , G -
V
M a x . 1 5
f= 6 0 H z , D u t y ≦ 1 0 %
V G T Ⅰ
V G T Ⅱ
V G T Ⅲ
V G T Ⅳ
I 2 t
I G M
V G M
P G M
-
※ 2
I L Ⅰ
I L Ⅱ
M a x . 1 0 0
I L Ⅲ
( d v / d t ) c
T j = 1 5 0 ℃ , V D = 2 / 3 V D R M , ( d i / d t ) c = - 1 . 5 A / m s
M in . 1
-
※ 2
M a x . 1 0 0
V / μ s
I L Ⅳ
I G = 0 . 1 A , T 1 - , T 2 + , G +
I G = 0 . 1 A , T 1 - , T 2 + , G -
I G = 0 . 1 A , T 1 + , T 2 - , G -
I G = 0 . 1 A , T 1 + , T 2 - , G +
m A
I T M = 1 A
I H
m A
※1 注意事項:ライフサイクル中にごく稀に発生するサージに対する保証となります。
(※1 Note:These are assured maximum values of electrical surge which occurs in rare cases during life cycle.)
※2 注意事項:本製品はⅣモードの動作を保証しておりません。(※2 Note:This product dues not guarantee ModeⅣ)
●製品区分 Product category
双方向三端子サイリスタ(TRIAC)
●電極図 Terminal connection
●用途 Application
AC位相制御用
①
③
②


Similar Part No. - KD3FB60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
KD3002-DC10A ROHM-KD3002-DC10A Datasheet
84Kb / 5P
Thick Film Thermal Printhead(300dpi)
KD3002-DC70A ROHM-KD3002-DC70A Datasheet
60Kb / 4P
Thick film thermal printhead (with thermal historical control)
KD3002-DC72A ROHM-KD3002-DC72A Datasheet
123Kb / 4P
Thick film thermal printhead (with thermal historical control)
KD3002-DC92A ROHM-KD3002-DC92A Datasheet
122Kb / 4P
Thick Film Thermal Printhead (300dpi)
KD3002-DF10A ROHM-KD3002-DF10A Datasheet
64Kb / 5P
Compact high speed thick film thermal printhead (12 dots / mm)
More results

Similar Description - KD3FB60

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Fairchild Semiconductor
1N5221B FAIRCHILD-1N5221B Datasheet
85Kb / 3P
Absolute Maximum Ratings
1N5226B FAIRCHILD-1N5226B Datasheet
23Kb / 3P
Absolute Maximum Ratings
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N3957 NJSEMI-2N3957 Datasheet
224Kb / 2P
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLT808_100MG ROITHNER-RLT808_100MG Datasheet
86Kb / 1P
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
MA153 WINNERJOIN-MA153 Datasheet
59Kb / 1P
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IRFF220 NJSEMI-IRFF220 Datasheet
80Kb / 2P
Absolute Maximum Ratings
logo
Xilinx, Inc
DS312 XILINX-DS312 Datasheet
5Mb / 233P
Absolute Maximum Ratings
logo
Shindengen Electric Mfg...
K1V14 SHINDENGEN-K1V14_17 Datasheet
1Mb / 4P
Absolute Maximum Ratings
K1V36W SHINDENGEN-K1V36W_17 Datasheet
1Mb / 4P
Absolute Maximum Ratings
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BD1 NJSEMI-BD1 Datasheet
46Kb / 1P
absolute maximum ratings
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com