Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

OLM-034C Datasheet(PDF) 3 Page - OSA Opto Light GmbH

Part # OLM-034C
Description  Luftgek체hlte LED Strahlungsquelle
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSA [OSA Opto Light GmbH]
Direct Link  http://www.osa-opto.com
Logo OSA - OSA Opto Light GmbH

OLM-034C Datasheet(HTML) 3 Page - OSA Opto Light GmbH

  OLM-034C Datasheet HTML 1Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 2Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 3Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 4Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 5Page - OSA Opto Light GmbH OLM-034C Datasheet HTML 6Page - OSA Opto Light GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
edition 2017/05
© 2017/05
OSA Opto Light GmbH · Phone +49-(0)30-65762683 · contact@osa-opto.com
LED-Steuerung OEM-006
LED controller OEM-006
Steuereinheit in Al – Gehäuse, Schutzklasse IP 20
Abmessungen 163 x 105 x 45 mm
Gewicht 450 g
Control unit in Al – package, IP 20
Size 163 x 105 x 45 mm
Weight 450 g
Bild / Picture: Vorderseite / front side
Bild / Picture: Rückseite / reverse side
Belegung Vorder / Rückseite
Belegung Vorder / Rückseite
Belegung Vorder / Rückseite
Belegung Vorder / Rückseite
Description of front
Description of front
Description of front
Description of front //// back side
back side
back side
back side
Anschluss 48V DC vom Netzteil
GND für externe Steuerung
ON- Trigger- Signal, TTL- Pegel, low- aktiv
Fehlersignal, TTL- Pegel, low- aktiv,
Übertemperaturschutz
Schalter LED an / aus
Potentiometer (6) zur Regelung des Stroms durch die
LED (50 … 350 mA DC)
Error Anzeige (rot): Temperatur oder Sensorfehler
Ready- Anzeige (grün): Gerät ist betriebsbereit
ON Anzeige (gelb): LED in Betrieb
Rückseitige Buchse für D- Sub- Kabel
Socket 48V DC (power supply)
GND external control
ON-trigger signal TTL- level low active
Error signal TTL- level low active over temperature
protection
Switcher LED on / off
Current control potentiometer (50 … 350 mA DC)
Error indicator (red)
Ready indicator (green) device ready
ON indicator (green) LED in operation
Reverse side socket for D-sub cable
Netzteil und Verbindungskabel
Connector cable and power supply
D
D
D
D----Sub
Sub
Sub
Sub---- Kabel
Kabel
Kabel
Kabel
Mögliche Kabellänge 1,8 m / 3m / 6m
25-polig
Vergoldete Bronzekontakte
Netzteil
Netzteil
Netzteil
Netzteil
D
D
D
D----sub connector cable
sub connector cable
sub connector cable
sub connector cable
Length of cable: 1.8 m /3.0 m / 6.0 m
Pin number: 25 Pin
Bronze contacts with gold plating
Power Supply
Power Supply
Power Supply
Power Supply
Netzteil 48V Typ: MeanWell GS120-A48-R7B
oder
MeanWell GSM120-A48-R7B
Universelles Netzteil
Gewicht 620 g
Ausgang: 48V / 120W
Eingang: 100 ... 240V AC (47 ... 63Hz)
Schutzklasse 1 (EISA 2007)
Schutz gegen Überspannung, Überstrom und
Kurzschluss
Einschaltstrom max. 70 A
Leerlaufleistung < 0,5 W
Betriebstemperatur -30 … +70°C
Kabellänge (Ausgang) 1,2m
Stecker (Ausgang) 4-pol. R7B
Power Supply 48V MeanWell GS120-A48-R7B
or
MeanWell GSM120-A48-R7B
Universal power supply
Weight: 620g
Output: 48V / 120 W
Protected against short circuit, overload, overvoltage
Insulation class I / meets EISA 2007
Input voltage range: 100 ... 240V AC (47 ... 63Hz)
Inrush current max. 70A
Idle capacity, < 0.5 W
Operating temperature range: -30 ... +70 ° C
Length of cable: 1.2m
Output Connector: 4 pin R7B



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com